データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM8T-4805DI データシート(PDF) 3 Page - AIMTEC

部品番号 AM8T-4805DI
部品情報  8 watt dc-dc converters
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AIMTEC [AIMTEC]
ホームページ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM8T-4805DI データシート(HTML) 3 Page - AIMTEC

  AM8T-4805DI Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM8T-4805DI Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM8T-4805DI Datasheet HTML 3Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
VISIT US AT WWW.AIMTEC.CA
AM8T-I Series
MODELS Dual output
Models
Input Voltage
Ouput Voltage
Ouput Current max.
AM8T-0505DI
AM8T-0512DI
AM8T-0515DI
4.5-9VDC
±5VDC
±12VDC
±15VDC
±800mA
±330mA
±260mA
AM8T-1205DI
AM8T-1212DI
AM8T-1215DI
36-75VDC
AM8T-2405DI
AM8T-2412DI
AM8T-2415DI
18-36VDC
9-18VDC
±5VDC
±12VDC
±15VDC
±800mA
±330mA
±260mA
±5VDC
±12VDC
±15VDC
±800mA
±330mA
±260mA
±5VDC
±12VDC
±15VDC
±800mA
±330mA
±260mA
AM8T-4805DI
AM8T-4812DI
AM8T-4815DI


同様の部品番号 - AM8T-4805DI

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM8T-4805DIZ AIMTEC-AM8T-4805DIZ Datasheet
289Kb / 4P
   8 Watt | DC-DC Converter
AM8T-4805DIZ AIMTEC-AM8T-4805DIZ Datasheet
384Kb / 4P
   8 Watt | DC-DC Converter
More results

同様の説明 - AM8T-4805DI

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM8TW-C AIMTEC-AM8TW-C Datasheet
293Kb / 2P
   8 watt dc-dc converters
AM8T-C AIMTEC-AM8T-C Datasheet
297Kb / 2P
   8 watt dc-dc converters
AM8TW-I AIMTEC-AM8TW-I Datasheet
198Kb / 2P
   8 watt dc-dc converters
logo
Wall Industries,Inc.
LANCUW8 WALL-LANCUW8 Datasheet
388Kb / 5P
   8 Watt DC/DC Power Converters
logo
Tumbler Technologies + ...
TC3W-8S2405 TRUMPOWER-TC3W-8S2405 Datasheet
28Kb / 1P
   DC/DC CONVERTERS 4:1 Input, 8 Watt
logo
CINCON ELECTRONICS Corp...
EC6AW CINCON-EC6AW Datasheet
208Kb / 2P
   8 WATT 4:1 INPUT DC-DC CONVERTERS
logo
Power-One
IMS7 POWER-ONE-IMS7 Datasheet
135Kb / 4P
   7 Watt DC-DC Converters
IMX15 POWER-ONE-IMX15 Datasheet
61Kb / 4P
   15 Watt DC-DC Converters
IMX35 POWER-ONE-IMX35 Datasheet
132Kb / 4P
   35 Watt DC-DC Converters
IXP POWER-ONE-IXP Datasheet
138Kb / 2P
   3 Watt DC-DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com