データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BF422L データシート(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

部品番号 BF422L
部品情報  NPN high-voltage transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BF422L データシート(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  BF422L Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BF422L Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BF422L Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BF422L Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BF422L Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BF422L Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BF422L Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BF422L Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
1999 Apr 21
4
Philips Semiconductors
Product specification
NPN high-voltage transistor
BF422L
PACKAGE OUTLINE
UNIT
A
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
5.2
5.0
b
0.48
0.40
c
0.45
0.40
D
4.8
4.4
d
1.7
1.4
E
4.2
3.6
L
14.5
12.7
e
2.54
e1
1.27
L1
(1)
2.5
b1
0.66
0.56
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Terminal dimensions within this zone are uncontrolled to allow for flow of plastic and terminal irregularities.
SOT54
TO-92
SC-43
97-02-28
A
L
0
2.5
5 mm
scale
b
c
D
b1
L1
d
E
Plastic single-ended leaded (through hole) package; 3 leads
SOT54
e1
e
1
2
3


同様の部品番号 - BF422L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
BF422L-T92-B UTC-BF422L-T92-B Datasheet
316Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
BF422L-T92-K UTC-BF422L-T92-K Datasheet
316Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
More results

同様の説明 - BF422L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nanjing International G...
PZTA44G DGNJDZ-PZTA44G Datasheet
118Kb / 4P
   NPN HIGH VOLTAGE TRANSISTOR TRANSISTOR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS13003HV TSC-TS13003HV Datasheet
51Kb / 3P
   High Voltage NPN Transistor
TS13007 TSC-TS13007 Datasheet
39Kb / 2P
   High Voltage NPN Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FJV42 FAIRCHILD-FJV42 Datasheet
99Kb / 4P
   NPN High Voltage Transistor
logo
Samsung semiconductor
MMBT5550 SAMSUNG-MMBT5550 Datasheet
74Kb / 2P
   NPN (HIGH VOLTAGE TRANSISTOR)
logo
NXP Semiconductors
BFV469 PHILIPS-BFV469 Datasheet
43Kb / 8P
   NPN high-voltage transistor
1999 Apr 26
BSS64 PHILIPS-BSS64 Datasheet
41Kb / 8P
   NPN high-voltage transistor
1999 Apr 15
PZTA42 PHILIPS-PZTA42 Datasheet
43Kb / 8P
   NPN high-voltage transistor
1999 May 21
logo
Motorola, Inc
BF844 MOTOROLA-BF844 Datasheet
152Kb / 6P
   High Voltage Transistor(NPN)
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSC742A TSC-TSC742A Datasheet
409Kb / 6P
   High Voltage NPN Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com