データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD8665 データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices

部品番号 AD8665
部品情報  16 V, 4 MHz Rail-to-Rail Output Amplifiers
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8665 データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD8665 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8665 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8665 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8665 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8665 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8665 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8665 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD8665 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD8665 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
AD8665/AD8666/AD8668
Rev. A | Page 8 of 16
TIME (0.5µs/DIV)
VDD = 16V
RL = 10kΩ
CL = 10pF
AV = +1
TIME (5µs/DIV)
0V
8V
–100mV
0V
VIN
VOUT
VDD = ±8V
AV = –100
Figure 19. Small-Signal Transient Response
Figure 22. Positive Overload Recovery Time
TIME (2µs/DIV)
VDD =±8V
RL = 10kΩ
CL = 10pF
AV = +1
10
–10
–8
–6
–4
–2
2
4
6
8
0
TIME (5µs/DIV)
–8V
0V
0V
100mV
VIN
VOUT
VDD = ±8V
AV = –100
Figure 23. Negative Overload Recovery Time
Figure 20. Large-Signal Transient Response
80
0
–3
3
INPUT OFFSET VOLTAGE (mV)
70
60
50
40
30
20
10
–2
–1
0
1
2
VDD = 5V
VCM = 2.5V
TA = 25°C
550 AMPLIFIERS
70
0
1
1000
LOAD CAPACITANCE (pF)
10
100
60
50
40
30
20
10
VDD = 16V
VIN = 100mV p-p
+OS
–OS
Figure 24. Input Offset Voltage Distribution
Figure 21. Small-Signal Overshoot vs. Load Capacitance


同様の部品番号 - AD8665

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD8665 AD-AD8665 Datasheet
1Mb / 24P
   Ultralow Noise Amplifier at Lower Power
REV. B
AD8665 AD-AD8665 Datasheet
621Kb / 16P
   16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers
REV. B
AD8665ARJZ-R2 AD-AD8665ARJZ-R2 Datasheet
621Kb / 16P
   16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers
REV. B
AD8665ARJZ-REEL AD-AD8665ARJZ-REEL Datasheet
621Kb / 16P
   16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers
REV. B
AD8665ARJZ-REEL7 AD-AD8665ARJZ-REEL7 Datasheet
621Kb / 16P
   16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers
REV. B
More results

同様の説明 - AD8665

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
TSX9291 STMICROELECTRONICS-TSX9291 Datasheet
981Kb / 31P
   16 MHz rail-to-rail CMOS 16 V operational amplifiers
logo
Texas Instruments
TLV9741 TI1-TLV9741 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   16-V, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers
logo
STMicroelectronics
TSX920 STMICROELECTRONICS-TSX920 Datasheet
2Mb / 32P
   10 MHz rail-to-rail CMOS 16 V operational amplifiers
January 2016 Rev 4
logo
Analog Devices
AD8569 AD-AD8569_15 Datasheet
140Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8566 AD-AD8566_15 Datasheet
293Kb / 16P
   16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers
Rev. G
AD8570 AD-AD8570_15 Datasheet
140Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
AD8638 AD-AD8638_16 Datasheet
629Kb / 20P
   16 V Auto-Zero, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
AD8639WARZ AD-AD8639WARZ Datasheet
629Kb / 20P
   16 V Auto-Zero, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
Rev. F
AD8638 AD-AD8638_07 Datasheet
646Kb / 20P
   16 V Auto-Zero, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
REV. C
AD8568 AD-AD8568_03 Datasheet
139Kb / 12P
   16 V Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com