データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BF763 データシート(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

部品番号 BF763
部品情報  NPN 2 GHz wideband transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BF763 データシート(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  BF763 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BF763 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BF763 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BF763 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BF763 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
September 1995
4
Philips Semiconductors
Product specification
NPN 2 GHz wideband transistor
BF763
PACKAGE OUTLINE
UNIT
A
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
5.2
5.0
b
0.48
0.40
c
0.45
0.40
D
4.8
4.4
d
1.7
1.4
E
4.2
3.6
L
14.5
12.7
e
2.54
e1
1.27
L1
(1)
max
L2
max
2.5
2.5
b1
0.66
0.56
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Notes
1. Terminal dimensions within this zone are uncontrolled to allow for flow of plastic and terminal irregularities.
SOT54 variant
TO-92
SC-43
A
L
0
2.5
5 mm
scale
b
c
D
b1
L1
d
E
Plastic single-ended leaded (through hole) package; 3 leads (on-circle)
SOT54 variant
1
2
3
L2
e1
e
97-04-14


同様の部品番号 - BF763

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BF763 NJSEMI-BF763 Datasheet
76Kb / 2P
   NPN 2 GHz wideband transistor
More results

同様の説明 - BF763

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BF689K PHILIPS-BF689K Datasheet
27Kb / 5P
   NPN 2 GHz wideband transistor
September 1995
BFT25 PHILIPS-BFT25 Datasheet
60Kb / 8P
   NPN 2 GHz wideband transistor
November 1992
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BF763 NJSEMI-BF763 Datasheet
76Kb / 2P
   NPN 2 GHz wideband transistor
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BFT25 JMNIC-BFT25_15 Datasheet
57Kb / 8P
   NPN 2 GHz wideband transistor
logo
NXP Semiconductors
BFR53 PHILIPS-BFR53 Datasheet
89Kb / 12P
   NPN 2 GHz wideband transistor
1997 Oct 28
BFG16A PHILIPS-BFG16A Datasheet
71Kb / 8P
   NPN 2 GHz wideband transistor
1995 Sep 12
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BF689K NJSEMI-BF689K Datasheet
89Kb / 2P
   NPN 2 GHz wideband transistor
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BFT25_2015 JMNIC-BFT25_2015 Datasheet
57Kb / 8P
   NPN 2 GHz wideband transistor
logo
NXP Semiconductors
BFT25_CNV PHILIPS-BFT25_CNV_15 Datasheet
221Kb / 10P
   NPN 2 GHz wideband transistor
November 1992
BFG91 PHILIPS-BFG91 Datasheet
544Kb / 10P
   NPN 6 GHZ WIDEBAND TRANSISTOR
November 1992
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com