データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BF904WR データシート(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

部品番号 BF904WR
部品情報  N-channel dual-gate MOS-FET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BF904WR データシート(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button BF904WR Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BF904WR Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BF904WR Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BF904WR Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BF904WR Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BF904WR Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BF904WR Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BF904WR Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BF904WR Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
1995 Apr 25
6
Philips Semiconductors
Product specification
N-channel dual-gate MOS-FET
BF904WR
Fig.7 Output characteristics; typical values.
VG2-S =4V.
Tj =25 °C.
handbook, halfpage
0
20
8
12
16
4
0
210
MLD269
46
8
I D
(mA)
V
(V)
DS
1.3 V
1.2 V
1.1 V
1.0 V
0.9 V
V
= 1.4 V
G1 S
Fig.8
Gate 1 current as a function of gate 1
voltage; typical values.
VDS =5V.
Tj =25 °C.
handbook, halfpage
0
150
100
50
0
0.5
2.5
MLD271
1.0
1.5
2.0
I G1
(
µA)
V
(V)
G1 S
3.5 V
2.5 V
2 V
3 V
V
= 4 V
G2 S
Fig.9
Forward transfer admittance as a
function of drain current; typical values.
VDS =5V.
Tj =25 °C.
handbook, halfpage
0
40
30
20
10
0
4
8
12
16
20
MLD272
y fs
(mS)
I
(mA)
D
3 V
2.5 V
2 V
V
= 4 V
G2 S
3.5 V
Fig.10 Drain current as a function of gate 1 current;
typical values.
VDS = 5 V; VG2-S =4V.
Tj =25 °C.
handbook, halfpage
0
16
8
12
4
0
10
50
MLD273
20
30
40
I D
(mA)
I
(
µA)
G1


同様の部品番号 - BF904WR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF904WR JMNIC-BF904WR_15 Datasheet
91Kb / 12P
   N-channel dual-gate MOS-FET
BF904WR_2015 JMNIC-BF904WR_2015 Datasheet
91Kb / 12P
   N-channel dual-gate MOS-FET
More results

同様の説明 - BF904WR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BF996S PHILIPS-BF996S Datasheet
35Kb / 5P
   N-channel dual-gate MOS-FET
April 1991
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF994S_2015 JMNIC-BF994S_2015 Datasheet
37Kb / 5P
   N-channel dual-gate MOS-FET
BF998WR_2015 JMNIC-BF998WR_2015 Datasheet
82Kb / 12P
   N-channel dual-gate MOS-FET
BF908WR JMNIC-BF908WR_15 Datasheet
75Kb / 7P
   N-channel dual-gate MOS-FET
logo
NXP Semiconductors
BF991 NXP-BF991 Datasheet
226Kb / 7P
   N-channel dual-gate MOS-FET
Rev. 03-20 November 2007
BF998WR PHILIPS-BF998WR Datasheet
94Kb / 12P
   N-channel dual-gate MOS-FET
1997 Sep 05
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BF904WR_2015 JMNIC-BF904WR_2015 Datasheet
91Kb / 12P
   N-channel dual-gate MOS-FET
BF908WR_2015 JMNIC-BF908WR_2015 Datasheet
75Kb / 7P
   N-channel dual-gate MOS-FET
BF996S JMNIC-BF996S_15 Datasheet
37Kb / 5P
   N-channel dual-gate MOS-FET
logo
NXP Semiconductors
BF994S PHILIPS-BF994S Datasheet
41Kb / 5P
   N-channel dual-gate MOS-FET
July 1993
BF997 PHILIPS-BF997 Datasheet
31Kb / 5P
   N-channel dual-gate MOS-FET
April 1991
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com