データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC1488D1013TR データシート(PDF) 11 Page - Motorola, Inc

部品番号 MC1488D1013TR
部品情報  RS-232C QUAD LINE DRIVER
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC1488D1013TR データシート(HTML) 11 Page - Motorola, Inc

Back Button MC1488D1013TR Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC1488D1013TR Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC1488D1013TR Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC1488D1013TR Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC1488D1013TR Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC1488D1013TR Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC1488D1013TR Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC1488D1013TR Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC1488D1013TR Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
MC1488
11/12
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
330
12.992
C
12.8
13.2
0.504
0.519
D
20.2
0.795
N
60
2.362
T
22.4
0.882
Ao
6.4
6.6
0.252
0.260
Bo
9
9.2
0.354
0.362
Ko
2.1
2.3
0.082
0.090
Po
3.9
4.1
0.153
0.161
P
7.9
8.1
0.311
0.319
Tape & Reel SO-14 MECHANICAL DATA


同様の部品番号 - MC1488D1013TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
MC1488D1013TR STMICROELECTRONICS-MC1488D1013TR Datasheet
558Kb / 17P
   RS-232 quad line driver
More results

同様の説明 - MC1488D1013TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Advanced Micro Devices
AM2617 AMD-AM2617 Datasheet
192Kb / 4P
   Quad RS-232C Line Receiver
logo
STMicroelectronics
MC1488 STMICROELECTRONICS-MC1488_06 Datasheet
558Kb / 17P
   RS-232 quad line driver
logo
Sony Corporation
SRP-X351P SONY-SRP-X351P Datasheet
90Kb / 4P
   RS-232C Protocol
logo
Exar Corporation
ST34C87 EXAR-ST34C87 Datasheet
72Kb / 8P
   QUAD RS-422 CMOS Differential Line Driver
logo
Peregrine Semiconductor...
PE926C31 PEREGRINE-PE926C31 Datasheet
127Kb / 7P
   Quad RS-422 Differential Line Driver Radiation Hardened
PE926C32 PEREGRINE-PE926C32 Datasheet
137Kb / 6P
   Quad RS-422 Differential Line Driver Radiation Hardened
logo
Contec Co., Ltd
CPS-MC341-DS11-111 CONTEC-CPS-MC341-DS11-111 Datasheet
270Kb / 3P
   Digital Input/Output , RS-232C Model
logo
Advanced Micro Devices
AM26LS29 AMD-AM26LS29 Datasheet
382Kb / 6P
   QUAD THREE-STATE SINGLE ENDED RS-423 LINE DRIVER
logo
Sipex Corporation
SP26LV431 SIPEX-SP26LV431 Datasheet
138Kb / 13P
   High Speed, 3.3V Quad RS-422 Differential Line Driver
SP431 SIPEX-SP431 Datasheet
367Kb / 15P
   High Speed, 3.3V Quad RS-422 Differential Line Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com