データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM29SL400DT100WAF データシート(PDF) 6 Page - SPANSION

部品番号 AM29SL400DT100WAF
部品情報  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SPANSION [SPANSION]
ホームページ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29SL400DT100WAF データシート(HTML) 6 Page - SPANSION

Back Button AM29SL400DT100WAF Datasheet HTML 2Page - SPANSION AM29SL400DT100WAF Datasheet HTML 3Page - SPANSION AM29SL400DT100WAF Datasheet HTML 4Page - SPANSION AM29SL400DT100WAF Datasheet HTML 5Page - SPANSION AM29SL400DT100WAF Datasheet HTML 6Page - SPANSION AM29SL400DT100WAF Datasheet HTML 7Page - SPANSION AM29SL400DT100WAF Datasheet HTML 8Page - SPANSION AM29SL400DT100WAF Datasheet HTML 9Page - SPANSION AM29SL400DT100WAF Datasheet HTML 10Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 41 page
background image
4
Am29SL400D
Rev. A Amend. +1 April 13, 2005
ADV ANCE
I N FO RMAT I O N
PRODUCT SELECTOR GUIDE
Note: See “AC Characteristics” for full specifications.
BLOCK DIAGRAM
Family Part Number
Am29SL400D
Speed Options
Standard Voltage Range VCC = 1.65–1.95 V
90
100
120
Max access time, ns (tACC)
90
100
120
Max CE# access time, ns (tCE)
90
100
120
Max OE# access time, ns (tOE)30
35
50
Input/Output
Buffers
X-Decoder
Y-Decoder
Chip Enable
Output Enable
Logic
Erase Voltage
Generator
PGM Voltage
Generator
Timer
VCC Detector
State
Control
Command
Register
VCC
VSS
WE#
BYTE#
CE#
OE#
STB
STB
DQ0
DQ15 (A-1)
Sector Switches
RY/BY#
RESET#
Data
Latch
Y-Gating
Cell Matrix
A0–A17


同様の部品番号 - AM29SL400DT100WAF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Advanced Micro Devices
AM29SL400DT100WAF AMD-AM29SL400DT100WAF Datasheet
776Kb / 41P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
More results

同様の説明 - AM29SL400DT100WAF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Advanced Micro Devices
AM29SL400C AMD-AM29SL400C Datasheet
846Kb / 44P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
AM29SL400D AMD-AM29SL400D Datasheet
776Kb / 41P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
logo
SPANSION
AM29SL400C SPANSION-AM29SL400C Datasheet
945Kb / 44P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29LV400B AMD-AM29LV400B_03 Datasheet
382Kb / 14P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
AM29F400B AMD-AM29F400B Datasheet
515Kb / 37P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
AM29DL400B AMD-AM29DL400B Datasheet
534Kb / 42P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29LV400 AMD-AM29LV400 Datasheet
516Kb / 40P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
AM29F400B AMD-AM29F400B_00 Datasheet
911Kb / 42P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
AM29SL800D AMD-AM29SL800D Datasheet
1Mb / 46P
   8 Megabit (1 M x 8-Bit/512 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
AM29LV400B AMD-AM29LV400B Datasheet
47Kb / 7P
   4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com