データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM29F800B-70FIB データシート(PDF) 5 Page - Advanced Micro Devices

部品番号 AM29F800B-70FIB
部品情報  8 Megabit (1,048,576 x 8-Bit/524,288 x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only, Sector Erase Flash Memory
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMD [Advanced Micro Devices]
ホームページ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29F800B-70FIB データシート(HTML) 5 Page - Advanced Micro Devices

  AM29F800B-70FIB Datasheet HTML 1Page - Advanced Micro Devices AM29F800B-70FIB Datasheet HTML 2Page - Advanced Micro Devices AM29F800B-70FIB Datasheet HTML 3Page - Advanced Micro Devices AM29F800B-70FIB Datasheet HTML 4Page - Advanced Micro Devices AM29F800B-70FIB Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices AM29F800B-70FIB Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices AM29F800B-70FIB Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices AM29F800B-70FIB Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices AM29F800B-70FIB Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 41 page
background image
8/18/97
Am29F800T/Am29F800B
5
PR E L IM IN A R Y
CONNECTION DIAGRAMS
1
16
2
3
4
5
6
7
8
17
18
19
20
21
22
23
24
9
10
11
12
13
14
15
A16
DQ2
BYTE
VSS
DQ15/A-1
DQ7
DQ14
DQ6
DQ13
DQ9
DQ1
DQ8
DQ0
OE
VSS
CE
A0
DQ5
DQ12
DQ4
VCC
DQ11
DQ3
DQ10
48
33
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
25
32
31
30
29
28
27
26
A15
A18
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
NC
NC
WE
RESET
NC
NC
RY/BY
A1
A17
A7
A6
A5
A4
A3
A2
Standard TSOP
20375C-3
1
16
2
3
4
5
6
7
8
17
18
19
20
21
22
23
24
9
10
11
12
13
14
15
48
33
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
25
32
31
30
29
28
27
26
A15
A18
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
NC
NC
WE
RESET
NC
NC
RY/BY
A1
A17
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A16
DQ2
BYTE
VSS
DQ15/A-1
DQ7
DQ14
DQ6
DQ13
DQ9
DQ1
DQ8
DQ0
OE
VSS
CE
A0
DQ5
DQ12
DQ4
VCC
DQ11
DQ3
DQ10
Reverse TSOP
20375C-4


同様の部品番号 - AM29F800B-70FIB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Advanced Micro Devices
AM29F800B-1 AMD-AM29F800B-1 Datasheet
207Kb / 9P
   8 Megabit (1 M x 8-Bit/512 K x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory-Die Revision 1
More results

同様の説明 - AM29F800B-70FIB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Advanced Micro Devices
AM29F040 AMD-AM29F040 Datasheet
446Kb / 33P
   4 Megabit (524,288 x 8-Bit) CMOS 5.0 Volt-only, Sector Erase Flash Memory
AM29F400AT AMD-AM29F400AT Datasheet
136Kb / 35P
   4 Megabit (524,288 x 8-Bit/262,144 x 16-Bit) CMOS 5.0 Volt-only, Sector Erase Flash Memory
AM29F016 AMD-AM29F016 Datasheet
219Kb / 36P
   16-Megabit (2,097,152 x 8-Bit) CMOS 5.0 Volt-only, Sector Erase Flash Memory
AM29LV800T AMD-AM29LV800T Datasheet
207Kb / 48P
   8 Megabit (1,048,576 x 8-Bit/524,288 x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Sectored Flash Memory
logo
Hynix Semiconductor
HY29F040A HYNIX-HY29F040A Datasheet
282Kb / 40P
   512K x 8-bit CMOS 5.0 volt-only, Sector Erase Flash Memory
logo
List of Unclassifed Man...
EN29F800 ETC-EN29F800 Datasheet
221Kb / 38P
   8 Megabit (1024K x 8-bit / 512K x 16-bit) Flash Memory Boot Sector Flash Memory, CMOS 5.0 Volt-only
logo
Advanced Micro Devices
AM29LV081B AMD-AM29LV081B Datasheet
39Kb / 6P
   8 Megabit (1 M x 8-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Sector Erase Flash Memory
AM29F017B AMD-AM29F017B Datasheet
443Kb / 35P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit) CMOS 5.0 Volt-only, Uniform Sector Flash Memory
AM29F017D AMD-AM29F017D Datasheet
797Kb / 41P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit) CMOS 5.0 Volt-only, Uniform Sector Flash Memory
AM29F016D AMD-AM29F016D_02 Datasheet
252Kb / 12P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit) CMOS 5.0 Volt-only, Sector Erase Flash Memory-Die Revision 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com