データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRL7NJ3802 データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRL7NJ3802
部品情報  HEXFET POWER MOSFET SURFACE MOUNT (SMD-0.5)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRL7NJ3802 データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRL7NJ3802 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRL7NJ3802 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRL7NJ3802 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRL7NJ3802 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRL7NJ3802 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRL7NJ3802 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRL7NJ3802 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
www.irf.com
3
IRL7NJ3802
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
15
0.1
1
10
100
VDS , Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
60µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
VGS
TOP
10V
5.0V
4.5V
3.0V
2.5V
2.25V
2.0V
BOTTOM 1.75V
1.75V
1.5
2
2.5
3
3.5
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
1
10
100
VDS = 10V
60µs PULSE WIDTH
TJ = 150°C
TJ = 25°C
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
T , Junction Temperature ( C)
J
°


V
=
I =
GS
D
4.5V
22A
0.1
1
10
100
VDS , Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
60µs PULSE WIDTH
Tj = 150°C
VGS
TOP
10V
5.0V
4.5V
3.0V
2.5V
2.25V
2.0V
BOTTOM 1.75V
1.75V


同様の部品番号 - IRL7NJ3802

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRL7N1404 IRF-IRL7N1404 Datasheet
115Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET SURFACE MOUNT (SMD-1)
More results

同様の説明 - IRL7NJ3802

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF5NJZ34 IRF-IRF5NJZ34 Datasheet
113Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET SURFACE MOUNT (SMD-0.5)
IRF5NJ5305SCX IRF-IRF5NJ5305SCX Datasheet
120Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET SURFACE MOUNT (SMD-0.5)
IRF5NJZ48SCV IRF-IRF5NJZ48SCV Datasheet
118Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET SURFACE MOUNT (SMD-0.5)
IRF7NJZ44V IRF-IRF7NJZ44V Datasheet
115Kb / 7P
   HEXFET-R POWER MOSFET SURFACE MOUNT (SMD-0.5)
IRL5NJ024 IRF-IRL5NJ024 Datasheet
115Kb / 7P
   LOGIC LEVEL HEXFET POWER MOSFET SURFACE MOUNT (SMD-0.5)
IRL5NJ7404 IRF-IRL5NJ7404 Datasheet
116Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET SURFACE MOUNT (SMD-0.5) 20V, P-CHANNEL
IRL5NJ7413 IRF-IRL5NJ7413 Datasheet
165Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET SURFACE MOUNT (SMD-0.5) 30V, N-CHANNEL
IRF7N1405 IRF-IRF7N1405_07 Datasheet
196Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET SURFACE MOUNT (SMD-1)
IRF7NA2907SCV IRF-IRF7NA2907SCV Datasheet
114Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET SURFACE MOUNT (SMD-2)
IRL7N1404 IRF-IRL7N1404 Datasheet
115Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET SURFACE MOUNT (SMD-1)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com