データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

VL-FS-MDLS16163-04 データシート(PDF) 6 Page - Varitronix international limited

部品番号. VL-FS-MDLS16163-04
部品情報  SPECIFICATION OF LCD MODULE TYPE
ダウンロード  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  VARITRONIX [Varitronix international limited]
ホームページ  http://www.varitronix.com
Logo 

VL-FS-MDLS16163-04 Datasheet(HTML) 6 Page - Varitronix international limited

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
VL-FS-MDLS16163-04 REV. B
(MDLS16163-LED01)
FEB/2004
PAGE 6 OF 12
3.
Interface signals
Table 2
Pin No.
Symbol
Description
1
VSS
Ground (0V).
2
VDD
Power supply for logic (+5V)
3
V0
Power supply for LCD driver
4
RS
Register Select Input:
“High” for Data register (for read and write)
“Low” for Instruction register (for write),
Busy flag, address counter (for read)
5
R/W
Read/Write signal:
“High” for Read mode.
“Low” for Write mode.
6
E
Enable.
Start signal for data read /write.
7
DB0
Data input/output (LSB)
8
DB1
Data input/output
9
DB2
Data input/output
10
DB3
Data input/output
11
DB4
Data input/output
12
DB5
Data input/output
13
DB6
Data input/output
14
DB7
Data input/output (MSB)
15
LED(+)
Anode of LED backlight
16
LED(-)
Cathode of LED backlight


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download



関連電子部品番号

部品番号コンポーネントの説明Html Viewメーカー
VL-FS-MDLS12433P-01SPECIFICATION OF LCD MODULE TYPE 1 2 3 4 5 MoreVaritronix international limited
VL-FS-MDLS16119D-01SPECIFICATION OF LCD MODULE TYPE 1 2 3 4 5 MoreVaritronix international limited
TLM-T350MPV-01LCM Module Specification 1 Varitronix international limited
MDLS12433P-XXLCM Module Specification 1 Varitronix international limited
MDLS16166D-XXSPECIFICATION OF MODULE 1 Varitronix international limited
MDLS161612D-XXSPECIFICATION OF MODULE 1 Varitronix international limited
MDLS161615D-XXSPECIFICATION OF MODULE 1 Varitronix international limited
MDLS161615SP-XXSPECIFICATION OF MODULE 1 Varitronix international limited
MUBW30-06A7Converter - Brake - Inverter Module CBI2 1 2 3 4 5 MoreIXYS Corporation
MA27V07Silicon epitaxial planar type For VCO 1 2 3 Panasonic Semiconductor

リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn