データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MURD340 データシート(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

部品番号 MURD340
部品情報  SWITCHMODE Power Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MURD340 データシート(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MURD340 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MURD340 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MURD340 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MURD340 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MURD340
http://onsemi.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 3. Typical Reverse Voltage
Figure 4. Maximum Reverse Voltage
1.0E−10
1.0E−09
1.0E−08
1.0E−07
1.0E−06
1.0E−05
1.0E−04
1.0E−03
1.0E−02
0.0
50
100
150
200
250
300
VR, REVERSE VOLTAGE (V)
25°C
175°C
150°C
1.0E−10
1.0E−09
1.0E−08
1.0E−07
1.0E−06
1.0E−05
1.0E−04
1.0E−03
1.0E−02
0.0
50
100
150
200
250
300
VR, REVERSE VOLTAGE (V)
25°C
175°C
150°C
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
040
20
100
Figure 5. Typical Capacitance
60
100
80
10
1.0
120
160
140
180 200
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Io, AVERAGE FORWARD CURRENT
SQUARE
WAVE
DC
Figure 6. Power Dissipation
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
TC, CASE TEMPERATURE (°C)
100
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
0
6.0
110
120
130
140
150
160
170
180
Figure 7. Current Derating, Case
0
2040
6080
100
Figure 8. Current Derating, Ambient
SQUARE
WAVE
DC
120 140 160 180 200
SQUARE
WAVE
RqJC = 2°C/W
TJ = 175°C/W
DC
RqJC = 2°C/W
TJ = 175°C/W


同様の部品番号 - MURD340

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MURD340T4G ONSEMI-MURD340T4G Datasheet
166Kb / 4P
   SWITCHMODE PowerRectifier
January, 2012 ??Rev. 2
MURD340T4G ONSEMI-MURD340T4G Datasheet
65Kb / 4P
   Switch-mode PowerRectifier
October, 2016 ??Rev. 3
MURD340T4G ONSEMI-MURD340T4G_12 Datasheet
166Kb / 4P
   SWITCHMODE PowerRectifier
January, 2012 ??Rev. 2
More results

同様の説明 - MURD340

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MBR3045PT ONSEMI-MBR3045PT Datasheet
64Kb / 4P
   SWITCHMODE Power Rectifier
February, 2006 ??Rev. 3
MBRD835L ONSEMI-MBRD835L_10 Datasheet
113Kb / 5P
   SWITCHMODE Power Rectifier
July, 2010 ??Rev. 9
MBR3045ST ONSEMI-MBR3045ST_11 Datasheet
106Kb / 5P
   SWITCHMODE??Power Rectifier
January, 2011 ??Rev. 8
MBR7030WT ONSEMI-MBR7030WT_10 Datasheet
123Kb / 4P
   SWITCHMODE Power Rectifier
March, 2010 ??Rev. 3
MURF1660CT ONSEMI-MURF1660CT_07 Datasheet
83Kb / 4P
   SWITCHMODE Power Rectifier
June, 2007 - Rev. 5
MURD620CT ONSEMI-MURD620CT_11 Datasheet
101Kb / 4P
   SWITCHMODE Power Rectifier
January, 2011 ??Rev. 9
NRVBB4030T4G ONSEMI-NRVBB4030T4G Datasheet
144Kb / 6P
   SWITCHMODE Power Rectifier
January, 2012 ??Rev. 7
MBR16100CT ONSEMI-MBR16100CT Datasheet
124Kb / 5P
   SWITCHMODE Power Rectifier
May, 2008 ??Rev. 5
MBRB3030CTL ONSEMI-MBRB3030CTL Datasheet
91Kb / 8P
   SWITCHMODE Power Rectifier
August, 2005 ??Rev. 6
MUR220 ONSEMI-MUR220 Datasheet
52Kb / 6P
   SWITCHMODE Power Rectifier
April, 2003 - Rev. 4
MBRB30H60CT-1G ONSEMI-MBRB30H60CT-1G_12 Datasheet
170Kb / 10P
   SWITCHMODE Power Rectifier
January, 2012 ??Rev. 10
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com