データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CDB3318 データシート(PDF) 7 Page - Cirrus Logic

部品番号 CDB3318
部品情報  Evaluation Board for CS3318
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CIRRUS [Cirrus Logic]
ホームページ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CDB3318 データシート(HTML) 7 Page - Cirrus Logic

Back Button CDB3318 Datasheet HTML 3Page - Cirrus Logic CDB3318 Datasheet HTML 4Page - Cirrus Logic CDB3318 Datasheet HTML 5Page - Cirrus Logic CDB3318 Datasheet HTML 6Page - Cirrus Logic CDB3318 Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CDB3318 Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CDB3318 Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CDB3318 Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CDB3318 Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
DS693DB2
7
CDB3318
3. PERFORMANCE PLOTS
(TA = +25 ºC, VA+ = +9 V, VA- = -9 V, VD = +3.3 V, RL =100 kΩ, CL =20pF, VIN =2VRMS, FIN =1kHz,
Gain = 0 dB, Measurement Bandwidth = 20 Hz to 20 kHz, unless otherwise noted.)
-1
+1
-0.9
-0.8
-0.7
-0.6
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
+0
+0.1
+0.2
+0.3
+0.4
+0.5
+0.6
+0.7
+0.8
+0.9
d
B
r
A
20
200k
50
100
200
500
1k
2k
5k
10k
20k
50k
100k
Hz
0.0001
1
0.0002
0.0005
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
%
100m
6
200m
300m
400m
500m 600m 700m
900m 1
2
3
4
5
Vrms
Figure 3. Frequency Response
Figure 4. THD+N vs. Amplitude
0.0001
1
0.0002
0.0005
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
%
20
20k
50
100
200
500
1k
2k
5k
10k
Hz
-180
+0
-170
-160
-150
-140
-130
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
d
B
r
A
20
20k
50
100
200
500
1k
2k
5k
10k
Hz
Figure 5. THD+N vs. Frequency
Figure 6. Crosstalk


同様の部品番号 - CDB3318

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cirrus Logic
CDB3318 CIRRUS-CDB3318 Datasheet
682Kb / 44P
   8-Channel Analog Volume Control
More results

同様の説明 - CDB3318

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cirrus Logic
CDB5345 CIRRUS-CDB5345 Datasheet
1Mb / 27P
   Evaluation Board for CS5345
logo
STMicroelectronics
STR720-EVAL STMICROELECTRONICS-STR720-EVAL Datasheet
807Kb / 32P
   Evaluation Board for STR72xF
logo
Cirrus Logic
CDB5364 CIRRUS-CDB5364 Datasheet
1Mb / 24P
   Evaluation Board for CS5364
CDB4361 CIRRUS-CDB4361 Datasheet
1Mb / 26P
   Evaluation Board for CS4361
CDB4352 CIRRUS-CDB4352 Datasheet
823Kb / 21P
   Evaluation Board for CS4352
logo
Analog Devices
AD8250-EVALZ AD-AD8250-EVALZ_15 Datasheet
204Kb / 4P
   EVALUATION BOARD FOR G
REV. 0
AD8251-EVALZ AD-AD8251-EVALZ_15 Datasheet
197Kb / 4P
   Evaluation Board for G
REV. 0
logo
STMicroelectronics
STR910-EVAL STMICROELECTRONICS-STR910-EVAL Datasheet
89Kb / 3P
   Evaluation board for STR91xF
STR710-EVAL STMICROELECTRONICS-STR710-EVAL Datasheet
730Kb / 27P
   Evaluation Board for STR71xF
logo
Cirrus Logic
CDB3308 CIRRUS-CDB3308 Datasheet
1Mb / 16P
   Evaluation Board for CS3308
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com