データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC12179 データシート(PDF) 10 Page - Motorola, Inc

部品番号 MC12179
部品情報  500 - 2800 MHz Single Channel Frequency Synthesizer
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC12179 データシート(HTML) 10 Page - Motorola, Inc

Back Button MC12179 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC12179 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC12179 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC12179 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC12179 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC12179 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC12179 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC12179 Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC12179 Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
MC12179
10
MOTOROLA RF/IF DEVICE DATA
–250
–225
–200
–175
–150
–125
–100
–75
–50
–25
0
25
50
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
0
20
40
60
80
100
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
Figure 17. Typical Real Input Impedance versus Input Frequency
(For the Fin Input)
Frequency (MHz)
Figure 18. Typical Imaginary Input Impedance versus Input Frequency
(For the Fin Input)
Frequency (MHz)
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


同様の部品番号 - MC12179

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC12179D LANSDALE-MC12179D Datasheet
582Kb / 11P
   500-2800 MHz Single Channel Frequency Synthesizer
MC12179D LANSDALE-MC12179D Datasheet
298Kb / 11P
   500-2800 MHz Single Channel Frequency Synthesizer
More results

同様の説明 - MC12179

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12179 LANSDALE-ML12179 Datasheet
582Kb / 11P
   500-2800 MHz Single Channel Frequency Synthesizer
ML12179 LANSDALE-ML12179_08 Datasheet
298Kb / 11P
   500-2800 MHz Single Channel Frequency Synthesizer
logo
Mallory Sonalert Produc...
PS-551DGQ MSPI-PS-551DGQ Datasheet
89Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 2800 ± 500
MAS803Q MSPI-MAS803Q Datasheet
107Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 2800 ± 500
PS-554DY-AQ MSPI-PS-554DY-AQ Datasheet
83Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 2800 ± 500
PS-550DG-24AQ MSPI-PS-550DG-24AQ Datasheet
89Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 2800 ± 500
PS-551DYQ MSPI-PS-551DYQ Datasheet
83Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 2800 ± 500
MAS806Q MSPI-MAS806Q Datasheet
96Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 2800 ± 500
MAS806SQ MSPI-MAS806SQ Datasheet
112Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 2800 ± 500
PS-554F-12V-VRQ MSPI-PS-554F-12V-VRQ Datasheet
100Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 2800 ± 500
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com