データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC1378 データシート(PDF) 4 Page - Motorola, Inc

部品番号 MC1378
部品情報  COLOR TELEVISION COMPOSITE VIDEO OVERLAY SYNCHRONIZER
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC1378 データシート(HTML) 4 Page - Motorola, Inc

  MC1378 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC1378 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC1378 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC1378 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC1378 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC1378 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MC1378
4
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
Figure 3. Remote Mode
0.01
4
MHz
Cer
Res
17
36MHz
Clock
12
Overlay Enable
34
56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
3
35
36
37
38
39
40
26
2 2
4
Master Clock 35.8/35.5MHz
V. Sync
0.033
Video
Out
1.0
µF
0.001
0.001 0.3
µH
0.1
0.1
470k
10
µF
75
0.1
47k
47
0.047
36pF
Comp
Sync
Out
H Sync
+
+
++
+
1.2k
1.2k
0.001
220
100/62
47/33
3.3k
0.1
0.1
14.32/
17.73 MHz
20pF
0.001
NTSC
PAL
15
680
0.022
1.0
R
G
B
+
+
+
+
+
+
÷ 2275
÷ 2270
Local
Video
Source
10
µF
1.0
µF
1.0
µF
TDK
SDL–4301
1.0
µF
TOKO
166NNF
10264AG
10
µF
10
µF
10
µF
Local/
Remote
(High)
Burst
Gate
Out
2.2
k
Remote
Video
In
+ 5
VCC
1.8k
1.0
µF
Figure 4. Local Mode
4
MHz
Cer
Res
17
36MHz
Clock
12
Overlay Enable
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1314
1516
1819
20
21
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
3
35
36
37
38
39
40
26
2 2
4
Master Clock 35.8/35.5MHz
Composite Sync 0.033
Video
Out
1.0
µF
0.001
0.001 0.3
µH
0.1
0.1
470k
75
0.1
47k
47
0.047
36pF
Comp
Sync
Out
H Sync
+
+
++
1.2k
1.2k
0.001
220
100/62
47/33
3.3k
0.1
0.1
14.32/
17.73MHz
20pF
0.001
NTSC
PAL
15
680
0.022
1.0
R
G
B
+
+
+
+
+
+
÷ 2275
÷ 2270
Local
Video
Source
1.0
µF
1.0
µF
TDK
SDL–4301
1.0
µF
TOKO
166NNF
10264AG
10
µF
10
µF
10
µF
Local/
Remote
(High)
Burst
Gate
Out
2.2
k
0.01
+ 5
VCC
÷ 10
÷ 8
1.8k


同様の部品番号 - MC1378

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Freescale Semiconductor...
MC13783 FREESCALE-MC13783 Datasheet
610Kb / 50P
   Power Management and Audio Circuit
MC13783 FREESCALE-MC13783 Datasheet
3Mb / 50P
   Power Management and Audio Circuit
MC13783 FREESCALE-MC13783 Datasheet
3Mb / 50P
   Power Management and Audio Circuit
MC13783VK FREESCALE-MC13783VK Datasheet
3Mb / 50P
   Power Management and Audio Circuit
MC13783VKR2 FREESCALE-MC13783VKR2 Datasheet
3Mb / 50P
   Power Management and Audio Circuit
More results

同様の説明 - MC1378

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
32HFX71 TOSHIBA-32HFX71 Datasheet
2Mb / 54P
   COLOR TELEVISION
Jul. 2001
29CZ8URB TOSHIBA-29CZ8URB Datasheet
4Mb / 70P
   Color Television
2005
34HF84 TOSHIBA-34HF84 Datasheet
1Mb / 35P
   Color Television
2004
36HF72 TOSHIBA-36HF72 Datasheet
2Mb / 44P
   COLOR TELEVISION
Jun. 2002
TA7698AP TOSHIBA-TA7698AP Datasheet
1Mb / 36P
   VIDEO-CHROMA-DEFLECTION SYSTEM FOR A COLOR TELEVISION
27WL55A TOSHIBA-27WL55A Datasheet
8Mb / 90P
   LCD Color Television
2005
TA8718N TOSHIBA-TA8718N Datasheet
446Kb / 43P
   VIDEO-CHROMA-DEFLECTION SYSTEM FOR A COLOR TELEVISION (PAL).
1990-10-24
logo
List of Unclassifed Man...
BF200B ETC1-BF200B Datasheet
377Kb / 3P
   TELEVISION/VIDEO DEVICES
logo
Toshiba Semiconductor
23HLV85 TOSHIBA-23HLV85 Datasheet
4Mb / 31P
   LCD Color Television
2005
32WLT58 TOSHIBA-32WLT58 Datasheet
5Mb / 43P
   LCD Color Television
2005
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com