データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STB5BK50Z-1 データシート(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

部品番号 STB5BK50Z-1
部品情報  N-CHANNEL500V-1.22W-4.4ATO-220/FP/DPAK/IPAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH Power MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB5BK50Z-1 データシート(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STB5BK50Z-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB5BK50Z-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB5BK50Z-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB5BK50Z-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB5BK50Z-1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB5BK50Z-1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB5BK50Z-1 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STB5BK50Z-1 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STB5BK50Z-1 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
STP5NK50Z - STP5NK50ZFP - STD5NK50Z - STD5NK50Z-1 - STB5NK50Z-1
10/14
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.20
2.40
0.087
0.094
A1
0.90
1.10
0.035
0.043
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.64
0.90
0.025
0.035
B2
5.20
5.40
0.204
0.213
C
0.45
0.60
0.018
0.024
C2
0.48
0.60
0.019
0.024
D
6.00
6.20
0.236
0.244
E
6.40
6.60
0.252
0.260
G
4.40
4.60
0.173
0.181
H
9.35
10.10
0.368
0.398
L2
0.8
0.031
L4
0.60
1.00
0.024
0.039
V2
0
o
8
o
0
o
0
o
P032P_B
TO-252 (DPAK) MECHANICAL DATA


同様の部品番号 - STB5BK50Z-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STB5BK50Z-1 STMICROELECTRONICS-STB5BK50Z-1 Datasheet
618Kb / 14P
   N-CHANNEL500V-1.22ohm-4.4ATO-220/FP/DPAK/IPAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
More results

同様の説明 - STB5BK50Z-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STB5NK50Z STMICROELECTRONICS-STB5NK50Z Datasheet
618Kb / 14P
   N-CHANNEL500V-1.22ohm-4.4ATO-220/FP/DPAK/IPAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP4NK60Z STMICROELECTRONICS-STP4NK60Z Datasheet
759Kb / 16P
   N-CHANNEL600V-1.76ohm-4ATO-220/FP/DPAK/IPAK/D2PAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP15NK50Z STMICROELECTRONICS-STP15NK50Z Datasheet
672Kb / 14P
   N-CHANNEL500V-0.30ohm-14ATO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP3NK80Z STMICROELECTRONICS-STP3NK80Z Datasheet
608Kb / 13P
   N-CHANNEL 800V - 3.8W - 2.5A TO-220/FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
September 2003
STP5NK52ZD STMICROELECTRONICS-STP5NK52ZD Datasheet
396Kb / 17P
   N-channel 520V - 1.22廓 - 4.4A - TO-220 - DPAK - I2PAK - IPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STP3NK60Z STMICROELECTRONICS-STP3NK60Z Datasheet
755Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 3.3ohm - 2.4A TO-220/FP/D2PAK/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STB9NK50ZT4 STMICROELECTRONICS-STB9NK50ZT4 Datasheet
371Kb / 13P
   N-CHANNEL 500V - 7.2A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STB5NK50Z STMICROELECTRONICS-STB5NK50Z_05 Datasheet
452Kb / 17P
   N-CHANNEL 500V - 1.22廓 - 4.4A TO-220/FP-D/IPAK-D2/I2PAK Zener-Protected SuperMESH?줞OSFET
STF5NK52ZD STMICROELECTRONICS-STF5NK52ZD Datasheet
777Kb / 17P
   N-channel 520 V,1.22 廓,4.4 A,TO-220,IPAK,I2PAK,DPAK,TO-220FP Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
September 2008 Rev 5
STD2NK90Z STMICROELECTRONICS-STD2NK90Z_06 Datasheet
604Kb / 18P
   N-channel 900V - 5廓 - 2.1A - TO-220 /DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com