データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CS5016-SD16 データシート(PDF) 9 Page - Cirrus Logic

部品番号 CS5016-SD16
部品情報  16, 14 & 12-Bit, Self-Calibrating A/D Converters
Download  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CIRRUS [Cirrus Logic]
ホームページ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS5016-SD16 データシート(HTML) 9 Page - Cirrus Logic

Back Button CS5016-SD16 Datasheet HTML 5Page - Cirrus Logic CS5016-SD16 Datasheet HTML 6Page - Cirrus Logic CS5016-SD16 Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CS5016-SD16 Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS5016-SD16 Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CS5016-SD16 Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CS5016-SD16 Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic CS5016-SD16 Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CS5016-SD16 Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 46 page
background image
90%
10%
tfall
rise
t
90%
10%
Hi-Z
Hi-Z
ch
t
t cs
t ah
t fd
tas
t ra
t ca
HOLD
EOC
Output Data
thpw
tc
LAST CONVERSION DATA VALID
tdd
NEW DATA VALID
t epw
D0-D15
A0
CS
RD
CAL, INTRLV
SDATA
t ss
t sh
SCLK
t pwl
tpwh
Rise and Fall Times
Conversion Timing
Serial Output Timing
Read and Calibration Control Timing
CS5012A, CS5014, CS5016
DS14F6
2-15


同様の部品番号 - CS5016-SD16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cirrus Logic
CS5016-BL16 CIRRUS-CS5016-BL16 Datasheet
1Mb / 40P
   16,14 & 12-BIT SELF CALIBRATING A/D CONVERTERS
CS5016-BL16Z CIRRUS-CS5016-BL16Z Datasheet
1Mb / 40P
   16,14 & 12-BIT SELF CALIBRATING A/D CONVERTERS
More results

同様の説明 - CS5016-SD16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cirrus Logic
CS5012A CIRRUS-CS5012A Datasheet
1Mb / 40P
   16,14 & 12-BIT SELF CALIBRATING A/D CONVERTERS
logo
List of Unclassifed Man...
MN6450 ETC1-MN6450 Datasheet
1Mb / 8P
   47KHZ 16-BIT SELF-CALIBRATING SAMPLING A/D CONVERTER
logo
API Technologies Corp
MN6400 APITECH-MN6400 Datasheet
1Mb / 8P
   50kHz, 16-bit Self-Calibrating Sampling A/D Converter
logo
List of Unclassifed Man...
MN6400 ETC1-MN6400 Datasheet
1Mb / 8P
   50kHz, 16-bit Self-Calibrating Sampling A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC16061 NSC-ADC16061_06 Datasheet
905Kb / 21P
   Self-Calibrating 16-Bit, 2.5MSPS, 390mW A/D Converter
logo
API Technologies Corp
MN6450 APITECH-MN6450 Datasheet
1Mb / 8P
   47kHz, 16-bit Self-calibrating Sampling A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC12081 NSC-ADC12081 Datasheet
352Kb / 16P
   12-Bit, 5 MHz Self-Calibrating, Pipelined A/D Converter
ADC14061 NSC-ADC14061 Datasheet
471Kb / 20P
   Self-Calibrating 14-Bit, 2.5 MSPS, 390 mW A/D Converter
ADC16061 NSC-ADC16061 Datasheet
472Kb / 20P
   Self-Calibrating 16-Bit, 2.5 MSPS, 390 mW A/D Converter
ADC12130 NSC-ADC12130 Datasheet
1Mb / 41P
   Self-Calibrating 12-Bit Plus Sign Serial I/O A/D Converters with MUX and Sample/Hold
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com