データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HCF4012B データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

部品番号 HCF4012B
部品情報  DUAL 4 INPUT NAND GATE
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

HCF4012B データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  HCF4012B Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics HCF4012B Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics HCF4012B Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics HCF4012B Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics HCF4012B Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics HCF4012B Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics HCF4012B Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
HCF4012B
4/7
TEST CIRCUIT
CL = 50pF or equivalent (includes jig and probe capacitance)
RL = 200KΩ
RT = ZOUT of pulse generator (typically 50Ω)
WAVEFORM : PROPAGATION DELAY TIMES (f=1MHz; 50% duty cycle)


同様の部品番号 - HCF4012B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
HCF4012B STMICROELECTRONICS-HCF4012B Datasheet
287Kb / 12P
   NAND GATES
HCF4012BC1 STMICROELECTRONICS-HCF4012BC1 Datasheet
287Kb / 12P
   NAND GATES
HCF4012BEY STMICROELECTRONICS-HCF4012BEY Datasheet
287Kb / 12P
   NAND GATES
HCF4012BF STMICROELECTRONICS-HCF4012BF Datasheet
287Kb / 12P
   NAND GATES
HCF4012BM1 STMICROELECTRONICS-HCF4012BM1 Datasheet
287Kb / 12P
   NAND GATES
More results

同様の説明 - HCF4012B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
74VHC20 STMICROELECTRONICS-74VHC20 Datasheet
51Kb / 7P
   DUAL 4-INPUT NAND GATE
June 1999
M74HC20 STMICROELECTRONICS-M74HC20 Datasheet
172Kb / 8P
   DUAL 4-INPUT NAND GATE
logo
Fairchild Semiconductor
74AC20 FAIRCHILD-74AC20_05 Datasheet
99Kb / 7P
   Dual 4-Input NAND Gate
logo
ON Semiconductor
MC74HCT20A ONSEMI-MC74HCT20A Datasheet
121Kb / 6P
   Dual 4-Input NAND Gate
March, 2011 ??Rev. 1
logo
Motorola, Inc
SN54LS22 MOTOROLA-SN54LS22 Datasheet
121Kb / 4P
   DUAL 4-INPUT NAND GATE
logo
NXP Semiconductors
74ALS20A PHILIPS-74ALS20A Datasheet
85Kb / 7P
   Dual 4-Input NAND gate
1996 Jul 01
74HC20 PHILIPS-74HC20 Datasheet
34Kb / 6P
   Dual 4-input NAND gate
December 1990
74F20 PHILIPS-74F20 Datasheet
68Kb / 8P
   Dual 4-input NAND gate
1989 Mar 03
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC20F TOSHIBA-TC74AC20F_12 Datasheet
244Kb / 7P
   Dual 4-Input NAND Gate
logo
Fairchild Semiconductor
74AC20 FAIRCHILD-74AC20 Datasheet
81Kb / 7P
   Dual 4-Input NAND Gate
DM74LS20 FAIRCHILD-DM74LS20 Datasheet
45Kb / 4P
   Dual 4-Input NAND Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com