データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STB120NF10 データシート(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

部品番号 STB120NF10
部品情報  N-channel 100V - 0.009OHM - 110A - TO-247 - TO-220 - D2PAK STripFET2 Power MOSFET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB120NF10 データシート(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STB120NF10 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB120NF10 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB120NF10 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB120NF10 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB120NF10 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB120NF10 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB120NF10 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STB120NF10 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STB120NF10 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
Package mechanical data
STW120NF10 - STP120NF10 - STB120NF10
10/15
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.85
5.15
0.19
0.20
A1
2.20
2.60
0.086
0.102
b
1.0
1.40
0.039
0.055
b1
2.0
2.40
0.079
0.094
b2
3.0
3.40
0.118
0.134
c
0.40
0.80
0.015
0.03
D
19.85
20.15
0.781
0.793
E
15.45
15.75
0.608
0.620
e5.45
0.214
L
14.20
14.80
0.560
0.582
L1
3.70
4.30
0.14
0.17
L2
18.50
0.728
øP
3.55
3.65
0.140
0.143
øR
4.50
5.50
0.177
0.216
S5.50
0.216
TO-247 MECHANICAL DATA


同様の部品番号 - STB120NF10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STB120NF10 STMICROELECTRONICS-STB120NF10 Datasheet
393Kb / 10P
   N-CHANNEL 100V - 0.009 W - 120A D2PAK/TO-220 STripFET II POWER MOSFET
STB120NF10 STMICROELECTRONICS-STB120NF10 Datasheet
946Kb / 21P
   N-channel 100 V, 0.009 ohm, 110 A STripFET II Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STB120NF10 VBSEMI-STB120NF10 Datasheet
969Kb / 7P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
STMicroelectronics
STB120NF10T4 STMICROELECTRONICS-STB120NF10T4 Datasheet
946Kb / 21P
   N-channel 100 V, 0.009 廓, 110 A STripFET??II Power MOSFET in TO-247, TO-220, D짼PAK, TO-220FP
More results

同様の説明 - STB120NF10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STP80NF06 STMICROELECTRONICS-STP80NF06 Datasheet
303Kb / 14P
   N-CHANNEL 60V - 0.0065OHM - 80A TO-220/D2PAK/TO-247 STripFET II POWER MOSFET
STB160N75F3_0710 STMICROELECTRONICS-STB160N75F3_0710 Datasheet
390Kb / 16P
   N-channel 75V - 3.5m廓 - 120A - TO-220 - TO-247 - D2PAK STripFET??Power MOSFET
STP11NM80 STMICROELECTRONICS-STP11NM80 Datasheet
582Kb / 14P
   N-CHANNEL 800V - 0.35ohm - 11A TO-220/FP/D2PAK/TO-247 MDmesh Power MOSFET
STP80NF06 STMICROELECTRONICS-STP80NF06_07 Datasheet
314Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.0065 - 80A TO-220/D2PAK/TO-247 STripFET II Power MOSFET
STP60NF10 STMICROELECTRONICS-STP60NF10 Datasheet
227Kb / 10P
   N-CHANNEL 100V - 0.019ohm - 80A D2PAK/TO-220 STripFET II POWER MOSFET
STB150NF55 STMICROELECTRONICS-STB150NF55_06 Datasheet
561Kb / 19P
   N-channel 55V - 0.005廓 - 120A - D2PAK/TO-220/TO-247 STripFET??II Power MOSFET
STB120NF10 STMICROELECTRONICS-STB120NF10 Datasheet
393Kb / 10P
   N-CHANNEL 100V - 0.009 W - 120A D2PAK/TO-220 STripFET II POWER MOSFET
STB20NK50Z STMICROELECTRONICS-STB20NK50Z Datasheet
383Kb / 13P
   N-CHANNEL 500V -0.23 OHM - 17A TO-220/D2PAK/I2SPAK/TO-247
May 2004
STB80NF55-08 STMICROELECTRONICS-STB80NF55-08_08 Datasheet
358Kb / 15P
   N-channel 55 V - 0.0065 廓 - 80 A - TO-220 - D2PAK - TO-247 STripFET??Power MOSFET
STB12NK80Z STMICROELECTRONICS-STB12NK80Z_07 Datasheet
522Kb / 16P
   N-channel 800V - 0.65廓 - 10.5A - TO-220 - D2PAK - TO-247 Zener - Protected SuperMESH??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com