データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TPA3002D2PHPRG4 データシート(PDF) 8 Page - Texas Instruments

部品番号 TPA3002D2PHPRG4
部品情報  9-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLFIER WITH DC VOLUME CONTROL
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPA3002D2PHPRG4 データシート(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button TPA3002D2PHPRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TPA3002D2PHPRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TPA3002D2PHPRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TPA3002D2PHPRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TPA3002D2PHPRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TPA3002D2PHPRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TPA3002D2PHPRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TPA3002D2PHPRG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TPA3002D2PHPRG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 38 page
background image
TPA3002D2
SLOS402C − DECEMBER 2002 − REVISED JANUARY 2004
www.ti.com
8
Table 2. DC Volume Control for VAROUT Outputs
VAROUT_VOLUME (V) −
FROM FIGURE 35 − AS
A PERCENTAGE OF
VREF (INCREASING
VOLUME OR FIXED
GAIN)
VAROUT_VOLUME (V)
− FROM FIGURE 35 −
AS A PERCENTAGE OF
VREF (DECREASING
VOLUME)
GAIN OF VAROUT
AMPLIFIER
%
%
dB
0 − 4.5
0 − 2.9
−66(1)
4.5 − 6.7
2.9 − 5.1
−56.0
6.7 − 8.91
5.1 − 7.2
−53.5
8.9 − 11.1
7.2 − 9.4
−50.9
11.1 − 13.3
9.4 − 11.6
−48.4
13.3 − 15.5
11.6 − 13.8
−45.9
15.5 − 17.7
13.8 − 16.0
−43.3
17.7 − 19.9
16.0 − 18.2
−40.8
19.9 − 22.1
18.2 − 20.4
−38.3
22.1 − 24.3
20.4 − 22.6
−35.7
24.3 − 26.5
22.6 − 24.8
−33.2
26.5 − 28.7
24.8 − 27.0
−30.7
28.7 − 30.9
27.0 − 29.1
−28.1
30.9 − 33.1
29.1 − 31.3
−25.6
33.1 − 35.3
31.3 − 33.5
−23.1
35.3 − 37.5
33.5 − 35.7
−20.5
37.5 − 39.7
35.7 − 37.9
−18.0
39.7 − 41.9
37.9 − 40.1
−15.5
41.9 − 44.1
40.1 − 42.3
−13.0(1)
44.1 − 46.4
42.3 − 44.5
−10.4
46.4 − 48.6
44.5 − 46.7
−7.9
48.6 − 50.8
46.7 − 48.9
−5.3
50.8 − 53.0
48.9 − 51.0
−2.8
53.0 − 55.2
51.0 − 53.2
−0.3
55.2 − 57.4
53.2 − 55.4
2.3
57.4 − 59.6
55.4 − 57.6
4.8
59.6 − 61.8
57.6 − 59.8
7.3
61.8 − 64.0
59.8 − 62.0
9.9
64.0 − 66.2
62.0 − 64.2
12.4
66.2 − 68.4
64.2 − 66.4
14.9
68.4 − 70.6
66.4 − 68.6
17.5
> 70.6
>68.6
20.0(1)
(1) Tested in production. Remaining steps are specified by design.


同様の部品番号 - TPA3002D2PHPRG4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TPA3002D2PHP TI-TPA3002D2PHP Datasheet
372Kb / 34P
[Old version datasheet]   9-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
More results

同様の説明 - TPA3002D2PHPRG4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TPA3002D2 TI-TPA3002D2 Datasheet
372Kb / 34P
[Old version datasheet]   9-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
TPA3004D2 TI-TPA3004D2_07 Datasheet
736Kb / 43P
[Old version datasheet]   12-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
TPA3004 TI-TPA3004 Datasheet
696Kb / 43P
[Old version datasheet]   12-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
TPA3003D2 TI-TPA3003D2 Datasheet
489Kb / 33P
[Old version datasheet]   3-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
TPA2008D2 TI-TPA2008D2_07 Datasheet
644Kb / 24P
[Old version datasheet]   3-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
TPA2008D2 TI-TPA2008D2_15 Datasheet
697Kb / 26P
[Old version datasheet]   3-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
TPA3004D2 TI-TPA3004D2_15 Datasheet
879Kb / 47P
[Old version datasheet]   12-W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
logo
Richtek Technology Corp...
RT9104 RICHTEK-RT9104 Datasheet
254Kb / 13P
   3W Stereo Class-D Audio Power Amplifier with DC Volume Control
logo
Power Analog Micoelectr...
PAM8610 PAM-PAM8610 Datasheet
326Kb / 17P
   10W Stereo Class-D Audio Power Amplifier with DC Volume Control
logo
Diodes Incorporated
PAM8610 DIODES-PAM8610 Datasheet
426Kb / 15P
   10W STEREO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com