データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STD30NF03L データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

部品番号 STD30NF03L
部品情報  N-channel 30V - 0.020ohm - 30A - DPAK/IPAK STripFET TM II Power MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD30NF03L データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STD30NF03L_07 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD30NF03L_07 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD30NF03L_07 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD30NF03L_07 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD30NF03L_07 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD30NF03L_07 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD30NF03L_07 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD30NF03L_07 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD30NF03L_07 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
Test circuit
STD30NF03L - STD30NF03L-1
8/14
3
Test circuit
Figure 12. Switching times test circuit for
resistive load
Figure 13. Gate charge test circuit
Figure 14. Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 15. Unclamped Inductive load test
circuit
Figure 16. Unclamped inductive waveform
Figure 17. Switching time waveform


同様の部品番号 - STD30NF03L_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD30NF03L-1 VBSEMI-STD30NF03L-1 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
STMicroelectronics
STD30NF03LT STMICROELECTRONICS-STD30NF03LT Datasheet
312Kb / 13P
   N-channel 30V - 0.017ohm - 30A - DPAK STripFET TM II Power MOSFET
STD30NF03LTT4 STMICROELECTRONICS-STD30NF03LTT4 Datasheet
312Kb / 13P
   N-channel 30V - 0.017ohm - 30A - DPAK STripFET TM II Power MOSFET
More results

同様の説明 - STD30NF03L_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STD30NF03LT STMICROELECTRONICS-STD30NF03LT Datasheet
312Kb / 13P
   N-channel 30V - 0.017ohm - 30A - DPAK STripFET TM II Power MOSFET
STD17NF03L STMICROELECTRONICS-STD17NF03L_07 Datasheet
312Kb / 14P
   N-channel 30V - 0.038ohm - 17A - DPAK/IPAK STripFET TM II Power MOSFET
STU100N3LF3 STMICROELECTRONICS-STU100N3LF3 Datasheet
434Kb / 15P
   N-channel 30V - 0.0045OHM - 80A - DPAK - IPAK Planar STripFET TM II Power MOSFET
STD60NH03L STMICROELECTRONICS-STD60NH03L_06 Datasheet
503Kb / 16P
   N-channel 30V - 0.0075ohm - 60A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD70N03L STMICROELECTRONICS-STD70N03L Datasheet
337Kb / 16P
   N-channel 30V - 0.0059ohm - 70A - DPAK / IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD50N03L STMICROELECTRONICS-STD50N03L Datasheet
337Kb / 16P
   N-CHANNEL 30V - 9.2mohm - 40A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L_06 Datasheet
475Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0042ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM II Power MOSFET
STD35NF3LL STMICROELECTRONICS-STD35NF3LL_07 Datasheet
318Kb / 13P
   N-channel 30V - 0.014ohm - 35A - DPAK STripFET TM II Power MOSFET
STD35NF3LL STMICROELECTRONICS-STD35NF3LL Datasheet
468Kb / 10P
   N-CHANNEL 30V - 0.014 ohm - 35A IPAK/DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD30PF03L STMICROELECTRONICS-STD30PF03L Datasheet
320Kb / 8P
   P-CHANNEL 30V - 0.025ohm - 24A DPAK/IPAK STripFET??II POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com