データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STD70N02L-1 データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

部品番号 STD70N02L-1
部品情報  N-channel 24V - 0.0068ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD70N02L-1 データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STD70N02L-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD70N02L-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD70N02L-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD70N02L-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD70N02L-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD70N02L-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD70N02L-1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD70N02L-1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD70N02L-1 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
Electrical characteristics
STD70N02L - STD70N02L-1
8/17
The previous curve gives the single pulse safe operating area for unclamped inductive
loads, under the following conditions:
PD(AVE) =0.5*(1.3*BVDSS *IAV )
EAS(AR) =PD(AVE) *tAV
Where:
IAV is the allowable current in avalanche
PD(AVE) is the average power dissipation in avalanche (single pulse)
tAV is the time in avalanche
Figure 13. Allowable IAV vs time in avalanche


同様の部品番号 - STD70N02L-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STD70N02L-1 STMICROELECTRONICS-STD70N02L-1 Datasheet
376Kb / 17P
   N-channel 25V - 0.0068廓 - 60A - DPAK - IPAK STripFET??III Power MOSFET
More results

同様の説明 - STD70N02L-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STD90N02L STMICROELECTRONICS-STD90N02L Datasheet
805Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD90NH02L STMICROELECTRONICS-STD90NH02L_06 Datasheet
479Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK/IPAK STripFET TM Power MOSFET
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L_06 Datasheet
475Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0042ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM II Power MOSFET
STD38NH02L STMICROELECTRONICS-STD38NH02L_06 Datasheet
496Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.011ohm - 38A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD60NH03L STMICROELECTRONICS-STD60NH03L_06 Datasheet
503Kb / 16P
   N-channel 30V - 0.0075ohm - 60A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD90NH02L STMICROELECTRONICS-STD90NH02L Datasheet
510Kb / 12P
   N-CHANNEL 24V - 0.0052 ohm - 60A DPAK/IPAK STripFET??III POWER MOSFET
STD50NH02L STMICROELECTRONICS-STD50NH02L_06 Datasheet
500Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0085ohm - 50A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L Datasheet
474Kb / 12P
   N-channel 24V - 0.0042 - 60A - DPAK - IPAK STripFET II Power MOSFET
STD70NH02L STMICROELECTRONICS-STD70NH02L Datasheet
490Kb / 16P
   N-CHANNEL 24V - 0.0062 Ohm - 60A IPAK/DPAK STripFET II Power MOSFET
STD110NH02L STMICROELECTRONICS-STD110NH02L_06 Datasheet
463Kb / 15P
   N-channel 24V - 0.0044ohm - 80A - DPAK STripFET TM III Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com