データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STE50DE100 データシート(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

部品番号 STE50DE100
部品情報  Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT 1000V - 50A - 0.026 ohm
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STE50DE100 データシート(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STE50DE100 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STE50DE100 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STE50DE100 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STE50DE100 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STE50DE100 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STE50DE100 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STE50DE100 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STE50DE100 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STE50DE100 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
Revision history
STE50DE100
10/11
4
Revision history
Table 4.
Revision history
Date
Revision
Changes
06-Oct-2004
1
Initial release.
22-Jan-2007
2
The document has been reformatted


同様の部品番号 - STE50DE100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STE50DE100 STMICROELECTRONICS-STE50DE100 Datasheet
271Kb / 9P
   HYBRID EMITTER SWITCHED BIPOLAR TRANSISTOR ESBT 1000 V - 50 A - 0.026 W POWER MODULE
More results

同様の説明 - STE50DE100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STI50DE100 STMICROELECTRONICS-STI50DE100 Datasheet
311Kb / 11P
   Hybrid Emitter Switched Bipolar Transistor ESBT 1000 V - 50 A - 0.026 ohm
STC20DE90HV STMICROELECTRONICS-STC20DE90HV Datasheet
255Kb / 11P
   Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT 900V - 20A - 0.06 ohm
STC03DE170HV STMICROELECTRONICS-STC03DE170HV_06 Datasheet
286Kb / 11P
   Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT 1700V - 3A - 0.55 OHM
STC08DE150HV STMICROELECTRONICS-STC08DE150HV Datasheet
270Kb / 11P
   Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT 1500V - 8A - 0.075 ohm
STC20DE90HP STMICROELECTRONICS-STC20DE90HP Datasheet
281Kb / 11P
   Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT 900V - 20A - 0.06 ohm
STC08DE150HP STMICROELECTRONICS-STC08DE150HP Datasheet
297Kb / 11P
   Hybrid emitter switched bipolar transistor ESBT 1500V - 8A - 0.075 ohm
October 2006 Rev 1
STE50DE100 STMICROELECTRONICS-STE50DE100 Datasheet
271Kb / 9P
   HYBRID EMITTER SWITCHED BIPOLAR TRANSISTOR ESBT 1000 V - 50 A - 0.026 W POWER MODULE
STC05DE150 STMICROELECTRONICS-STC05DE150 Datasheet
165Kb / 4P
   HYBRID EMITTER SWITCHED BIPOLAR TRANSISTOR ESBT 1500 V - 5 A - 0.10 ohm
STC03DE170HV STMICROELECTRONICS-STC03DE170HV Datasheet
288Kb / 9P
   HYBRID EMITTER SWITCHED BIPOLAR TRANSISTOR ESBT 1700 V - 3 A - 0.55 OHM
STC08DE150 STMICROELECTRONICS-STC08DE150 Datasheet
264Kb / 9P
   HYBRID EMITTER SWITCHED BIPOLAR TRANSISTOR ESBT 1500 V - 8 A - 0.075 OHM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com