データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CS5173GDR8G データシート(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

部品番号 CS5173GDR8G
部品情報  1.5 A 280 kHz/560 kHz Boost Regulators
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

CS5173GDR8G データシート(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button CS5173GDR8G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor CS5173GDR8G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor CS5173GDR8G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor CS5173GDR8G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor CS5173GDR8G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor CS5173GDR8G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor CS5173GDR8G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor CS5173GDR8G Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor CS5173GDR8G Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
CS5171, CS5172, CS5173, CS5174
http://onsemi.com
8
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Temperature (
°C)
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0
100
50
1.0
1.1
0.4
Temperature (
°C)
2.20
2.30
2.40
2.50
0
100
50
2.60
VCC = 12 V
VCC = 30 V
VCC = 2.7 V
Temperature (
°C)
80
100
120
140
0
100
50
160
VCC = 12 V
VCC = 30 V
VCC = 2.7 V
60
40
Temperature (
°C)
95
96
97
98
0
100
50
99
VCC = 30 V
VCC = 2.7 V
94
93
VSS (V)
10
20
30
40
17
5
−40
°C
0
−10
85
°C
25
°C
39
VCC = 12 V
Temperature (
°C)
0.7
0.9
1.1
1.3
0
100
50
1.5
1.7
VC High Clamp Voltage
VC Threshold
Figure 15. Current Limit vs. Temperature
Figure 16. Maximum Duty Cycle vs. Temperature
Figure 17. VC Threshold and High Clamp
Voltage vs. Temperature
Figure 18. Shutdown Threshold vs. Temperature
Figure 19. Shutdown Delay vs. Temperature
Figure 20. ISS vs. VSS


同様の部品番号 - CS5173GDR8G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
CS5173GDR8 ONSEMI-CS5173GDR8 Datasheet
184Kb / 22P
   1.5 A 280 kHz/560 kHz Boost Regulators
June, 2004 ??Rev. 20
More results

同様の説明 - CS5173GDR8G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
NCV5171 ONSEMI-NCV5171_11 Datasheet
238Kb / 19P
   1.5 A 280 kHz/560 kHz Boost Regulators
October, 2011 ??Rev. 4
CS5171 ONSEMI-CS5171 Datasheet
184Kb / 22P
   1.5 A 280 kHz/560 kHz Boost Regulators
June, 2004 ??Rev. 20
NCV5171 ONSEMI-NCV5171_10 Datasheet
262Kb / 19P
   1.5 A 280 kHz/560 kHz Boost Regulators
January, 2010 ??Rev. 4
CS5171 ONSEMI-CS5171_10 Datasheet
283Kb / 21P
   1.5 A 280 kHz/560 kHz Boost Regulators
January, 2010 ??Rev. 23
NCP1442 ONSEMI-NCP1442 Datasheet
163Kb / 20P
   4.0 A 280 kHz/560 kHz Boost Regulators
October, 2004 ??Rev. 7
NCV5171 ONSEMI-NCV5171_V01 Datasheet
332Kb / 20P
   Boost Converters - Automotive 1.5 A 280 kHz/560 kHz
March, 2022 - Rev. 7
NCV5171 ONSEMI-NCV5171 Datasheet
189Kb / 19P
   1.5 A 280 kHz Boost Regulators
November, 2006 ??Rev. 1
NCP5173 ONSEMI-NCP5173 Datasheet
161Kb / 18P
   1.5 A 560 kHz-1.0 MHz Boost Regulator
September, 2004 ??Rev. 1
NCP5173 ONSEMI-NCP5173_06 Datasheet
437Kb / 17P
   1.5 A 560 kHz??.0 MHz Boost Regulator
July, 2006 ??Rev. 2
CS51411 ONSEMI-CS51411_07 Datasheet
252Kb / 20P
   1.5 A, 260 kHz and 520 kHz, Low Voltage Buck Regulators with External Bias or Synchronization Capability
February, 2007 ??Rev. 17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com