データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10EP11DTR2G データシート(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

部品番号 MC10EP11DTR2G
部品情報  3.3V / 5V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EP11DTR2G データシート(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button MC10EP11DTR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10EP11DTR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10EP11DTR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10EP11DTR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10EP11DTR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10EP11DTR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10EP11DTR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC10EP11DTR2G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC10EP11DTR2G Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
MC10EP11, MC100EP11
http://onsemi.com
7
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
1000
2000
3000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Figure 2. Output Voltage Amplitude (VOUTPP) RMS Jitter vs. Input Clock Frequency at Ambient Temperature
INPUT FREQUENCY (MHz)
tPHL
Figure 3. AC Reference Measurement
D
D
Q
Q
tPLH
VINPP = VIH(CLK) − VIL(CLK)
VOUTPP = VOH(Q) − VOL(Q)
Figure 4. Typical Termination for Output Driver and Device Evaluation
(See Application Note AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices.)
Driver
Device
Receiver
Device
QD
Q
D
Zo = 50 W
Zo = 50 W
50 W
50 W
VTT
VTT = VCC − 2.0 V


同様の部品番号 - MC10EP11DTR2G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10EP11DTR2G ONSEMI-MC10EP11DTR2G Datasheet
191Kb / 12P
   ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
July, 2016 ??Rev. 11
More results

同様の説明 - MC10EP11DTR2G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10EP11 ONSEMI-MC10EP11 Datasheet
76Kb / 8P
   3.3V / 5V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
November, 2003 ??Rev. 6
logo
Fairchild Semiconductor
100EL11 FAIRCHILD-100EL11 Datasheet
130Kb / 5P
   5V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
logo
ON Semiconductor
MC100LVEL11 ONSEMI-MC100LVEL11_06 Datasheet
141Kb / 8P
   3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
December, 2006 ??Rev. 8
logo
Fairchild Semiconductor
100LVEL11 FAIRCHILD-100LVEL11 Datasheet
131Kb / 6P
   3.3V ECL 1:2 Differential Fanout Buffer
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL11V MICREL-SY10EL11V Datasheet
52Kb / 5P
   5V/3.3V 1:2 DIFFERENTIAL FANOUT BUFFER
SY10EL11 MICREL-SY10EL11 Datasheet
59Kb / 5P
   5V/3.3V 1:2 DIFFERENTIAL FANOUT BUFFER
SY10EL11V MICREL-SY10EL11V_14 Datasheet
289Kb / 10P
   5V/3.3V 1:2 Differential Fanout Buffer
SY89311U MICREL-SY89311U_06 Datasheet
474Kb / 6P
   2.5V/3.3V/5V 1:2 DIFFERENTIAL PECL/LVPECL/ECL FANOUT BUFFER
SY89311U MICREL-SY89311U_14 Datasheet
309Kb / 10P
   2.5V/3.3V/5V 1:2 DIFFERENTIAL PECL/LVPECL/ECL FANOUT BUFFER
SY89311U MICREL-SY89311U Datasheet
49Kb / 6P
   2.5V/3.3V/5V 1:2 DIFFERENTIAL PECL/LVPECL/ECL FANOUT BUFFER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com