データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CAT24WC65JATE13D データシート(PDF) 9 Page - Catalyst Semiconductor

部品番号 CAT24WC65JATE13D
部品情報  32K/64K-Bit I2C Serial CMOS EEPROM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CATALYST [Catalyst Semiconductor]
ホームページ  http://www.catalyst-semiconductor.com
Logo CATALYST - Catalyst Semiconductor

CAT24WC65JATE13D データシート(HTML) 9 Page - Catalyst Semiconductor

Back Button CAT24WC65JATE13D Datasheet HTML 4Page - Catalyst Semiconductor CAT24WC65JATE13D Datasheet HTML 5Page - Catalyst Semiconductor CAT24WC65JATE13D Datasheet HTML 6Page - Catalyst Semiconductor CAT24WC65JATE13D Datasheet HTML 7Page - Catalyst Semiconductor CAT24WC65JATE13D Datasheet HTML 8Page - Catalyst Semiconductor CAT24WC65JATE13D Datasheet HTML 9Page - Catalyst Semiconductor CAT24WC65JATE13D Datasheet HTML 10Page - Catalyst Semiconductor CAT24WC65JATE13D Datasheet HTML 11Page - Catalyst Semiconductor CAT24WC65JATE13D Datasheet HTML 12Page - Catalyst Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
Discontinued
Parts
CAT24WC33/65
9
Doc No. 1049, Rev. D
© 2005 by Catalyst Semiconductor, Inc.
Characteristics subject to change without notice
Notes:
1.
Complies with JEDEC Publication 95 MS001 dimensions; however, some of the dimensions may be more stringent.
2.
All linear dimensions are in inches and parenthetically in millimeters.
0.180 (4.57) MAX
0.015 (0.38)
0.100 (2.54)
BSC
0.014 (0.36)
0.022 (0.56)
0.245 (6.17)
0.295 (7.49)
0.045 (1.14)
0.060 (1.52)
0.110 (2.79)
0.150 (3.81)
0.120 (3.05)
0.150 (3.81)
0.300 (7.62)
0.325 (8.26)
0.310 (7.87)
0.380 (9.65)
0.355 (9.02)
0.400 (10.16)
8-LEAD 300 MIL WIDE PLASTIC DIP (P, L)
8-LEAD 150 MIL WIDE SOIC (J, W)
Notes:
1.
Complies with JEDEC publication 95 MS-012 dimensions; however, some dimensions may be more stringent.
2.
All linear dimensions are in inches and parenthetically in millimeters.
0.1497 (3.80)
0.1574 (4.00)
0.2284 (5.80)
0.2440 (6.20)
0.0532 (1.35)
0.0688 (1.75)
0.0040 (0.10)
0.0098 (0.25)
0.050 (1.27) BSC
0.013 (0.33)
0.020 (0.51)
0—8
0.0075 (0.19)
0.0098 (0.25)
0.0099 (0.25)
0.0196 (0.50)
X 45
0.016 (0.40)
0.050 (1.27)
0.1890 (4.80)
0.1968 (5.00)


同様の部品番号 - CAT24WC65JATE13D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Catalyst Semiconductor
CAT24WC65JA-1.8TE13 CATALYST-CAT24WC65JA-1.8TE13 Datasheet
74Kb / 8P
   32K/64K-Bit I2C Serial CMOS E2PROM
CAT24WC65JA-TE13 CATALYST-CAT24WC65JA-TE13 Datasheet
74Kb / 8P
   32K/64K-Bit I2C Serial CMOS E2PROM
More results

同様の説明 - CAT24WC65JATE13D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Catalyst Semiconductor
CAT24WC32 CATALYST-CAT24WC32_05 Datasheet
456Kb / 12P
   32K/64K-Bit I2C Serial CMOS EEPROM
CAT24WC32WI CATALYST-CAT24WC32WI Datasheet
404Kb / 10P
   32K/64K-Bit I2C Serial CMOS EEPROM
CAT24FC64 CATALYST-CAT24FC64 Datasheet
407Kb / 10P
   64K-Bit I2C Serial CMOS EEPROM
CAT24WC66 CATALYST-CAT24WC66 Datasheet
60Kb / 10P
   64K-Bit I2C Serial CMOS EEPROM
CAT24FC64 CATALYST-CAT24FC64_05 Datasheet
629Kb / 10P
   64K-Bit I2C Serial CMOS EEPROM
CAT24FC32 CATALYST-CAT24FC32 Datasheet
451Kb / 11P
   32K-Bit I2C Serial CMOS EEPROM
CAT25C32 CATALYST-CAT25C32_04 Datasheet
76Kb / 11P
   32K/64K-Bit SPI Serial CMOS EEPROM
CAT25C33 CATALYST-CAT25C33_05 Datasheet
315Kb / 11P
   32K/64K-Bit SPI Serial CMOS EEPROM
CAT25C65 CATALYST-CAT25C65 Datasheet
90Kb / 11P
   32K/64K-Bit SPI Serial CMOS EEPROM
CAT24WC32 CATALYST-CAT24WC32 Datasheet
404Kb / 10P
   32K/64K-Bit I2C Serial CMOS E2PROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com