データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ATTINY2313-20MU データシート(PDF) 58 Page - ATMEL Corporation

部品番号 ATTINY2313-20MU
部品情報  8-bit Microcontroller with 2K Bytes In-System Programmable Flash
Download  231 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ATMEL [ATMEL Corporation]
ホームページ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATTINY2313-20MU データシート(HTML) 58 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATTINY2313-20MU Datasheet HTML 54Page - ATMEL Corporation ATTINY2313-20MU Datasheet HTML 55Page - ATMEL Corporation ATTINY2313-20MU Datasheet HTML 56Page - ATMEL Corporation ATTINY2313-20MU Datasheet HTML 57Page - ATMEL Corporation ATTINY2313-20MU Datasheet HTML 58Page - ATMEL Corporation ATTINY2313-20MU Datasheet HTML 59Page - ATMEL Corporation ATTINY2313-20MU Datasheet HTML 60Page - ATMEL Corporation ATTINY2313-20MU Datasheet HTML 61Page - ATMEL Corporation ATTINY2313-20MU Datasheet HTML 62Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 58 / 231 page
background image
58
ATtiny2313/V
2543I–AVR–04/06
Table 26. Overriding Signals for Alternate Functions in PB7..PB4
Signal
Name
PB7/USCK/
SCL/PCINT7
PB6/DO/PCINT6
PB5/SDA/
DI/PCINT5
PB4/OC1B/
PCINT4
PUOE
USI_TWO_WIRE
0
0
0
PUOV
0
0
0
0
DDOE
USI_TWO_WIRE
0
USI_TWO_WIRE
0
DDOV
(USI_SCL_HOLD+
PORTB7)•DDB7
0(SDA + PORTB5)•
DDB5
0
PVOE
USI_TWO_WIRE •
DDB7
USI_THREE_WIRE
USI_TWO_WIRE
• DDB5
OC1B_PVOE
PVOV
0
DO
0
0OC1B_PVOV
PTOE
USI_PTOE
0
0
0
DIEOE
(PCINT7•PCIE)
+USISIE
(PCINT6•PCIE)
(PCINT5•PCIE) +
USISIE
(PCINT4•PCIE)
DIEOV
1
1
1
1
DI
PCINT7 INPUT
USCK INPUT SCL
INPUT
PCINT6 INPUT
PCINT5 INPUT
SDA INPUT
DI INPUT
PCINT4 INPUT
AIO
Table 27. Overriding Signals for Alternate Functions in PB3..PB0
Signal
Name
PB3/OC1A/
PCINT3
PB2/OC0A/
PCINT2
PB1/AIN1/
PCINT1
PB0/AIN0/
PCINT0
PUOE
0
0
0
0
PUOV
0
0
0
0
DDOE
0
0
0
0
DDOV
0
0
0
0
PVOE
OC1A_PVOE
OC0A_PVOE
0
0
PVOV
OC1A_PVOV
OC0A_PVOV
0
0
PTOE
0
0
0
0
DIEOE
(PCINT3 • PCIE)
(PCINT2 • PCIE)
(PCINT1 • PCIE)
(PCINT0 • PCIE)
DIEOV
1
1
1
1
DI
PCINT7 INPUT
PCINT6 INPUT
PCINT5 INPUT
PCINT4 INPUT
AIO
AIN1
AIN0


同様の部品番号 - ATTINY2313-20MU

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ATMEL Corporation
ATTINY2313-20MU ATMEL-ATTINY2313-20MU Datasheet
181Kb / 17P
   8-bit Microcontroller with 2K Bytes In-System Programmable Flash
More results

同様の説明 - ATTINY2313-20MU

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ATMEL Corporation
ATTINY2313-20 ATMEL-ATTINY2313-20 Datasheet
1Mb / 223P
   8-bit Microcontroller with 2K Bytes In-System Programmable Flash
ATTINY2313 ATMEL-ATTINY2313_06 Datasheet
181Kb / 17P
   8-bit Microcontroller with 2K Bytes In-System Programmable Flash
AT90S2313 ATMEL-AT90S2313 Datasheet
387Kb / 8P
   8-Bit Microcontroller with 2K bytes In-System Programmable Flash
ATTINY20 ATMEL-ATTINY20 Datasheet
638Kb / 18P
   8-bit Microcontroller with 2K Bytes In-System Programmable Flash
ATTINY20 ATMEL-ATTINY20_11 Datasheet
5Mb / 224P
   8-bit Microcontroller with 2K Bytes In-System Programmable Flash
ATTINY2313 ATMEL-ATTINY2313 Datasheet
2Mb / 211P
   8-bit AVR Microcontroller with 2K Bytes In-System Programmable Flash
AT90S2313 ATMEL-AT90S2313 Datasheet
2Mb / 8P
   8-bit Microcontroller with 2K Bytes of In-System Programmable Flash
ATTINY22L ATMEL-ATTINY22L_1 Datasheet
884Kb / 56P
   8-bit Microcontroller with 2K Bytes of In-System Programmable Flash
ATTINY24A ATMEL-ATTINY24A Datasheet
545Kb / 20P
   8-bit Microcontroller with 2K/4K Bytes In-System Programmable Flash
ATTINY22L ATMEL-ATTINY22L Datasheet
252Kb / 11P
   8-bit Microcontroller with 2K Bytes of In-System Programmable Flash
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com