データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

R-521.2PA データシート(PDF) 6 Page - Recom International Power

部品番号 R-521.2PA
部品情報  2, 3, 4, 5 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RECOM [Recom International Power]
ホームページ  http://www.recom-international.com
Logo RECOM - Recom International Power

R-521.2PA データシート(HTML) 6 Page - Recom International Power

  R-521.2PA Datasheet HTML 1Page - Recom International Power R-521.2PA Datasheet HTML 2Page - Recom International Power R-521.2PA Datasheet HTML 3Page - Recom International Power R-521.2PA Datasheet HTML 4Page - Recom International Power R-521.2PA Datasheet HTML 5Page - Recom International Power R-521.2PA Datasheet HTML 6Page - Recom International Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
R-5xxxPA_DA
Series
Table 1: Adjustment Resistor Values
INNOLINE
DC/DC-Converter
2Adc
R-521.2PA/DA
R-521.8PA/DA
R-522.5PA/DA
R-523.3PA/DA
R-525.0PA/DA
3Adc
R-531.2PA/DA
R-531.8PA/DA
R-532.5PA/DA
R-533.3PA/DA
R-535.0PA/DA
4Adc
R-541.2PA/DA
R-541.8PA/DA
R-542.5PA/DA
R-543.3PA/DA
R-545.0PA/DA
5Adc
R-551.2PA/DA
R-551.8PA/DA
R-552.5PA/DA
R-553.3PA/DA
R-555.0PA/DA
Vout (nominal)
1.2Vdc
1.8Vdc
2.5Vdc
3.3Vdc
5.0Vdc
Vout (adj)
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2
R1
R2
0.8 (V)
0.9 (V)
740
1.0 (V)
3.9K
1.1 (V)
13K
1.05K
1.2 (V)
2.1K
270
1.3 (V)
37K
3.7K
750
1.5 (V)
11.5K
10K
2.1K
390
1.6 (V)
8.2K
18K
3.0K
750
1.7 (V)
6.5K
41K
4.1K
1.2K
1.8 (V)
5.2K
5.6K
1.7K
1.9 (V)
4.3K
36K
7.5K
2.2K
2.0 (V)
3.6K
1.8K
10.5K
2.8K
2.4 (V)
2.1K
5.2K
82K
6.8K
2.5 (V)
1.8K
4.3K
8.5K
2.6 (V)
1.65K
3.6K
33K
10.5K
3.0 (V)
1.05K
2.1K
6.2K
33K
470
3.2 (V)
1.65K
4.1K
110K
1.6K
3.3 (V)
1.5K
3.4K
2.2K
3.4 (V)
1.35K
2.9K
36K
3.0K
3.6 (V)
1.07K
2.2K
11K
4.7K
3.9 (V)
780
1.4K
4.7K
8.5K
4.5 (V)
390
650
1.6K
30K
4.9 (V)
350
820
220K
5.0 (V)
290
680
5.1 (V)
220
560
28K
5.5 (V)
39
190
2.6K
27-March-2007
www.recom-international.com
160


同様の部品番号 - R-521.2PA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Recom International Pow...
R-521.2PA RECOM-R-521.2PA Datasheet
110Kb / 6P
   INNOLINE DC/DC-Converter
R-521.2PA RECOM-R-521.2PA Datasheet
105Kb / 6P
   2, 3, 4, 5 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
R-521.2PA RECOM-R-521.2PA_16 Datasheet
105Kb / 6P
   2, 3, 4, 5 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
More results

同様の説明 - R-521.2PA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Recom International Pow...
R-521.2PA RECOM-R-521.2PA_16 Datasheet
105Kb / 6P
   2, 3, 4, 5 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
R-723.3P RECOM-R-723.3P_16 Datasheet
113Kb / 5P
   2, 3, 4 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
R-723.3P RECOM-R-723.3P_07 Datasheet
102Kb / 5P
   2, 3, 4 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
R-611.8P RECOM-R-611.8P_16 Datasheet
91Kb / 4P
   1-2 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
R-611.8P RECOM-R-611.8P_07 Datasheet
93Kb / 4P
   1-2 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
logo
PEAK electronics GmbH
PZ8GG-0505ZH30 PEAK-PZ8GG-0505ZH30 Datasheet
178Kb / 2P
   PZ8GGxxxxZH30 3 KV ISOLATED 1.5 W REGULATED DUAL OUTPUT SIP12
logo
New Jersey Semi-Conduct...
UT2005 NJSEMI-UT2005 Datasheet
92Kb / 2P
   Standard Recovery, 2 Amp to 4 Amp
logo
National Semiconductor ...
LM123 NSC-LM123 Datasheet
203Kb / 8P
   3-Amp, 5-Volt Positive Regulator
logo
Texas Instruments
LM123 TI1-LM123 Datasheet
1Mb / 13P
[Old version datasheet]   3-Amp, 5-Volt Positive Regulator
logo
Linear Technology
LT123A LINER-LT123A Datasheet
456Kb / 7P
   5 Volt, 3 Amp Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com