データシートサーチシステム |
|
BZX284-C6V8 データシート(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors |
|
BZX284-C6V8 データシート(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors |
5 / 12 page Table 2 Per type BZX284-B/C27 to B/C75 Tj =25 °C unless otherwise specified. BZX284- BorC XXX WORKING VOLTAGE VZ (V) at IZtest =2mA DIFFERENTIAL RESISTANCE rdif (Ω) TEMP. COEFF. SZ (mV/K) at IZtest =2mA DIODE CAP. Cd (pF) at f = 1 MHz; VR =0V NON-REPETITIVE PEAK REVERSE CURRENT IZSM (A) at tp = 100 µs; Tamb =25 °C Tol. ±2% (B) Tol. ±5% (C) at IZtest = 0.5 mA at IZtest =2mA MIN. MAX. MIN. MAX. TYP. MAX. TYP. MAX. TYP. MAX. MAX. 27 26.50 27.50 25.1 28.9 35 250 8 40 23.4 73 1.0 30 29.40 30.60 28.0 32.0 35 250 10 40 26.6 66 1.0 33 32.30 33.70 31.0 35.0 40 275 11 40 29.7 60 0.9 36 35.30 36.70 34.0 38.0 40 300 15 60 33.0 59 0.8 39 38.20 39.80 37.0 41.0 40 300 25 75 36.4 58 0.7 43 42.10 43.90 40.0 46.0 45 325 30 80 41.2 56 0.6 47 46.10 47.90 44.0 50.0 45 325 30 90 46.1 55 0.5 51 50.00 52.00 48.0 54.0 45 350 35 110 51.0 52 0.4 56 54.90 57.10 52.0 60.0 50 375 40 120 57.0 49 0.3 62 60.80 63.20 58.0 66.0 60 400 50 140 64.4 44 0.3 68 66.60 69.40 64.0 72.0 75 400 55 160 71.7 40 0.25 75 73.50 76.50 70.0 79.0 85 400 70 175 80.2 35 0.2 |
同様の部品番号 - BZX284-C6V8 |
|
同様の説明 - BZX284-C6V8 |