データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4728A データシート(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 1N4728A
部品情報  Zeners
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

1N4728A データシート(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  1N4728A_05 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 1N4728A_05 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 1N4728A_05 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 1N4728A_05 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 1N4728A_05 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
©2005 Fairchild Semiconductor Corporation
1
www.fairchildsemi.com
1N4728A - 1N4764A Rev. G2
January 2005
1N4728A - 1N4764A
Zeners
Absolute Maximum Ratings * T
a = 25°C unless otherwise noted
* These ratings are limiting values above which the serviceability of the diode may be impaired.
Electrical Characteristics T
a = 25°C unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Value
Units
PD
Power Dissipation
@ TL
≤ 50°C, Lead Length = 3/8”
1.0
W
Derate above 50
°C6.67
mW/
°C
TJ, TSTG
Operating and Storage Temperature Range
-65 to +200
°C
Device
VZ (V) @ IZ (Note 1)
Test Current
IZ (mA)
Max. Zener Impedance
Leakage Current
Min.
Typ.
Max.
ZZ @ IZ
(
Ω)
ZZK @
IZK (Ω)
IZK
(mA)
IR
(
µA)
VR
(V)
1N4728A
1N4729A
1N4730A
1N4731A
1N4732A
3.315
3.42
3.705
4.085
4.465
3.3
3.6
3.9
4.3
4.7
3.465
3.78
4.095
4.515
4.935
76
69
64
58
53
10
10
9
9
8
400
400
400
400
500
1
1
1
1
1
100
100
50
10
10
1
1
1
1
1
1N4733A
1N4734A
1N4735A
1N4736A
1N4737A
4.845
5.32
5.89
6.46
7.125
5.1
5.6
6.2
6.8
7.5
5.355
5.88
6.51
7.14
7.875
49
45
41
37
34
7
5
2
3.5
4
550
600
700
700
700
1
1
1
1
0.5
10
10
10
10
10
1
2
3
4
5
1N4738A
1N4739A
1N4740A
1N4741A
1N4742A
7.79
8.645
9.5
10.45
11.4
8.2
9.1
10
11
12
8.61
9.555
10.5
11.55
12.6
31
28
25
23
21
4.5
5
7
8
9
700
700
700
700
700
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
10
10
10
5
5
6
7
7.6
8.4
9.1
1N4743A
1N4744A
1N4745A
1N4746A
1N4747A
12.35
14.25
15.2
17.1
19
13
15
16
18
20
13.65
15.75
16.8
18.9
21
19
17
15.5
14
12.5
10
14
16
20
22
700
700
700
750
750
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
5
5
5
5
5
9.9
11.4
12.2
13.7
15.2
DO-41 Glass case
COLOR BAND DENOTES CATHODE


同様の部品番号 - 1N4728A_05

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
1N4728A PANJIT-1N4728A_04 Datasheet
360Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODE
logo
Vishay Siliconix
1N4728A VISHAY-1N4728A_06 Datasheet
117Kb / 5P
   Zener Diodes
Rev. 1.8, 22-Feb-06
logo
Fairchild Semiconductor
1N4728A FAIRCHILD-1N4728A_07 Datasheet
182Kb / 4P
   Zener Diodes
logo
Diodes Incorporated
1N4728A DIODES-1N4728A_08 Datasheet
124Kb / 3P
   1.0W ZENER DIODE
logo
Fairchild Semiconductor
1N4728A FAIRCHILD-1N4728A_09 Datasheet
666Kb / 4P
   Zener Diodes Operating and Storage Temperature Range -65 to 200
More results

同様の説明 - 1N4728A_05

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
1N4370A FAIRCHILD-1N4370A Datasheet
44Kb / 4P
   Zeners
1N4744A FAIRCHILD-1N4744A Datasheet
50Kb / 5P
   Zeners
1N5221B FAIRCHILD-1N5221B_06 Datasheet
193Kb / 4P
   Zeners
1N5985B FAIRCHILD-1N5985B Datasheet
145Kb / 5P
   Zeners
BZX55C2V4 FAIRCHILD-BZX55C2V4_05 Datasheet
148Kb / 5P
   Zeners
MMSZ5226B FAIRCHILD-MMSZ5226B_12 Datasheet
159Kb / 4P
   Zeners
1N746A FAIRCHILD-1N746A Datasheet
51Kb / 3P
   Zeners
BZX79C8V2 FAIRCHILD-BZX79C8V2 Datasheet
47Kb / 5P
   Zeners
MMSZ5226B FAIRCHILD-MMSZ5226B_04 Datasheet
48Kb / 3P
   Zeners
BZX79C20 FAIRCHILD-BZX79C20 Datasheet
47Kb / 5P
   Zeners
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com