データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4729A データシート(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 1N4729A
部品情報  Zeners
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

1N4729A データシート(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  1N4729A Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 1N4729A Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 1N4729A Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 1N4729A Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 1N4729A Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2
www.fairchildsemi.com
1N4728A - 1N4764A Rev. G2
Electrical Characteristics T
C = 25°C unless otherwise noted
Notes:
1. Zener Voltage (VZ)
The zener voltage is measured with the device junction in the thermal equilibrium at the lead temperature (TL) at 30°C ± 1°C and 3/8” lead length.
Device
VZ (V) @ IZ (Note 1)
Test Current
IZ (mA)
Max. Zener Impedance
Leakage Current
Min.
Typ.
Max.
ZZ @ IZ
(
Ω)
ZZK @
IZK (Ω)
IZK
(mA)
IR
(
µA)
VR
(V)
1N4748A
1N4749A
1N4750A
1N4751A
1N4752A
20.9
22.8
25.65
28.5
31.35
22
24
27
30
33
23.1
25.2
28.35
31.5
34.65
11.5
10.5
9.5
8.5
7.5
23
25
35
40
45
750
750
750
1000
1000
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
5
5
5
5
5
16.7
18.2
20.6
22.8
25.1
1N4753A
1N4754A
1N4755A
1N4756A
1N4757A
34.2
37.05
40.85
44.65
48.45
36
39
43
47
51
37.8
40.95
45.15
49.35
53.55
7
6.5
6
5.5
5
50
60
70
80
95
1000
1000
1500
1500
1500
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
5
5
5
5
5
27.4
29.7
32.7
35.8
38.8
1N4758A
1N4759A
1N4760A
1N4761A
1N4762A
53.2
58.9
64.6
71.25
77.9
56
62
68
75
82
58.8
65.1
71.4
78.75
86.1
4.5
4
3.7
3.3
3
110
125
150
175
200
2000
2000
2000
2000
3000
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
5
5
5
5
5
42.6
47.1
51.7
56
62.2
1N4763A
1N4764A
86.45
95
91
100
95.55
105
2.8
2.5
250
350
3000
3000
0.25
0.25
5
5
69.2
76


同様の部品番号 - 1N4729A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
1N4729A PHILIPS-1N4729A Datasheet
31Kb / 6P
   Voltage regulator diodes
1996 Apr 26
logo
Vishay Siliconix
1N4729A VISHAY-1N4729A Datasheet
75Kb / 4P
   Zener Diodes
Rev. 2.3. 13-Nov-12
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
1N4729A SEMTECH_ELEC-1N4729A Datasheet
302Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
List of Unclassifed Man...
1N4729A ETC1-1N4729A Datasheet
16Kb / 1P
   Zener Diodes
logo
Sangdest Microelectroni...
1N4729A SMC-1N4729A Datasheet
170Kb / 5P
   ZENER DIODES
More results

同様の説明 - 1N4729A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
1N4370A FAIRCHILD-1N4370A Datasheet
44Kb / 4P
   Zeners
1N4744A FAIRCHILD-1N4744A Datasheet
50Kb / 5P
   Zeners
1N5221B FAIRCHILD-1N5221B_06 Datasheet
193Kb / 4P
   Zeners
1N5985B FAIRCHILD-1N5985B Datasheet
145Kb / 5P
   Zeners
BZX55C2V4 FAIRCHILD-BZX55C2V4_05 Datasheet
148Kb / 5P
   Zeners
MMSZ5226B FAIRCHILD-MMSZ5226B_12 Datasheet
159Kb / 4P
   Zeners
1N746A FAIRCHILD-1N746A Datasheet
51Kb / 3P
   Zeners
BZX79C8V2 FAIRCHILD-BZX79C8V2 Datasheet
47Kb / 5P
   Zeners
MMSZ5226B FAIRCHILD-MMSZ5226B_04 Datasheet
48Kb / 3P
   Zeners
BZX79C20 FAIRCHILD-BZX79C20 Datasheet
47Kb / 5P
   Zeners
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com