データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N5234B データシート(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 1N5234B
部品情報  Zeners
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

1N5234B データシート(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  1N5234B Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 1N5234B Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 1N5234B Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 1N5234B Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
©2006 Fairchild Semiconductor Corporation
1
www.fairchildsemi.com
1N5221B - 1N5279B Rev. I
tm
November 2006
1N5221B - 1N5279B
Zeners
Absolute Maximum Ratings* T
a=25°C unless otherwise noted
* These ratings are limiting values above which the serviceability of the diode may be impaired.
** Non-recurrent square wave PW = 8.3ms, Ta = 50 degrees C.
Electrical Characteristics T
A=25°C unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Value
Units
PD
Power Dissipation
Derate above 50
°C
500
4.0
mW
mW
°C
TSTG
Storage Temperature Range
-65 to +200
°C
TJ
Maximum Junction Operating Temperature
+200
°C
Lead Temperature (1/16” from case for 10 seconds)
+230
°C
Device
VZ (V) @ IZ (Note 1)
ZZ (Ω) @ IZ (mA)
ZZK (Ω) @ IZK (mA)
IR (µA) @ VR (V)
TC
(%/
°C)
Min.
Typ.
Max.
1N5221B
1N5222B
1N5223B
1N5224B
1N5225B
2.28
2.375
2.565
2.66
2.85
2.4
2.5
2.7
2.8
3
2.52
2.625
2.835
2.94
3.15
30
30
30
30
29
20
20
20
20
20
1,200
1,250
1,300
1,400
1,600
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
100
100
75
75
50
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
-0.085
-0.085
-0.080
-0.080
-0.075
1N5226B
1N5227B
1N5228B
1N5229B
1N5230B
3.135
3.42
3.705
4.085
4.465
3.3
3.6
3.9
4.3
4.7
3.465
3.78
4.095
4.515
4.935
28
24
23
22
19
20
20
20
20
20
1,600
1,700
1,900
2,000
1,900
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
25
15
10
5.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
-0.07
-0.065
-0.06
+/-0.055
+/-0.03
1N5231B
1N5232B
1N5233B
1N5234B
1N5235B
4.845
5.32
5.7
5.89
6.46
5.1
5.6
6
6.2
6.8
5.355
5.88
6.3
6.51
7.14
17
11
7.0
7.0
5.0
20
20
20
20
20
1,600
1,600
1,600
1,000
750
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
5.0
5.0
5.0
5.0
3.0
2.0
3.0
3.5
4.0
5.0
+/-0.03
0.038
0.038
0.045
0.05
1N5236B
1N5237B
1N5238B
1N5239B
1N5240B
7.125
7.79
8.265
8.645
9.5
7.5
8.2
8.7
9.1
10
7.875
8.61
9.135
9.555
10.5
6.0
8.0
8.0
10
17
20
20
20
20
20
500
500
600
600
600
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
6.0
6.5
6.5
7.0
8.0
0.058
0.062
0.065
0.068
0.075
1N5241B
1N5242B
1N5243B
1N5244B
1N5245B
10.45
11.4
12.35
13.3
14.25
11
12
13
14
15
11.55
12.6
13.65
14.7
15.75
22
30
13
15
16
20
20
9.5
9.0
8.5
600
600
600
600
600
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
2.0
0.1
0.1
0.1
0.1
8.4
9.1
9.9
10
11
0.076
0.077
0.079
0.080
0.082
1N5246B
1N5247B
1N5248B
1N5249B
1N5250B
15.2
16.15
17.1
18.05
19
16
17
18
19
20
16.8
17.85
18.9
19.95
21
17
19
21
23
25
7.8
7.4
7.0
6.6
6.2
600
600
600
600
600
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
12
13
14
14
15
0.083
0.084
0.085
0.085
0.086
Tolerance = 5%
DO-35 Glass case
COLOR BAND DENOTES CATHODE


同様の部品番号 - 1N5234B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
1N5234B VISHAY-1N5234B Datasheet
47Kb / 4P
   Silicon Z-Diodes
Rev. 2, 06-Aug-99
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1N5234B SECOS-1N5234B Datasheet
122Kb / 2P
   500 mW , DO-35 Zener Diodes
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5234B EIC-1N5234B Datasheet
38Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Weitron Technology
1N5234B WEITRON-1N5234B Datasheet
308Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Microdiode Electronics ...
1N5234B CHENDA-1N5234B Datasheet
184Kb / 3P
   ZENER DIODES
More results

同様の説明 - 1N5234B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
1N4370A FAIRCHILD-1N4370A Datasheet
44Kb / 4P
   Zeners
1N4744A FAIRCHILD-1N4744A Datasheet
50Kb / 5P
   Zeners
1N5985B FAIRCHILD-1N5985B Datasheet
145Kb / 5P
   Zeners
BZX55C2V4 FAIRCHILD-BZX55C2V4_05 Datasheet
148Kb / 5P
   Zeners
MMSZ5226B FAIRCHILD-MMSZ5226B_12 Datasheet
159Kb / 4P
   Zeners
1N746A FAIRCHILD-1N746A Datasheet
51Kb / 3P
   Zeners
BZX79C8V2 FAIRCHILD-BZX79C8V2 Datasheet
47Kb / 5P
   Zeners
MMSZ5226B FAIRCHILD-MMSZ5226B_04 Datasheet
48Kb / 3P
   Zeners
1N4728A FAIRCHILD-1N4728A_05 Datasheet
52Kb / 5P
   Zeners
BZX79C20 FAIRCHILD-BZX79C20 Datasheet
47Kb / 5P
   Zeners
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com