データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STA-5063 データシート(PDF) 4 Page - SIRENZA MICRODEVICES

部品番号 STA-5063
部品情報  3.3 - 6.2 GHz General Purpose 3.3V 15dBm Amplifier
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIRENZA [SIRENZA MICRODEVICES]
ホームページ  
Logo SIRENZA - SIRENZA MICRODEVICES

STA-5063 データシート(HTML) 4 Page - SIRENZA MICRODEVICES

  STA-5063 Datasheet HTML 1Page - SIRENZA MICRODEVICES STA-5063 Datasheet HTML 2Page - SIRENZA MICRODEVICES STA-5063 Datasheet HTML 3Page - SIRENZA MICRODEVICES STA-5063 Datasheet HTML 4Page - SIRENZA MICRODEVICES STA-5063 Datasheet HTML 5Page - SIRENZA MICRODEVICES STA-5063 Datasheet HTML 6Page - SIRENZA MICRODEVICES STA-5063 Datasheet HTML 7Page - SIRENZA MICRODEVICES STA-5063 Datasheet HTML 8Page - SIRENZA MICRODEVICES  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
303 S. Technology Court
Phone: (800) SMI-MMIC
http://www.sirenza.com
Broomfield, CO 80021
4
EDS-102990 Rev D
STA-5063 3.3-6.2GHz 15dBm Amplifier
4.9 - 5.9 GHz 802.11a Error Vector Magnitude Data (source EVM = 0.7%)
EVM vs Pout, F=4.9GHz
802.11a, OFDM, 54 Mb/s, 64QAM
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
-5
0
5
10
Pout(dBm)
EVM vs Pout, F=5.15GHz
802.11a, OFDM, 54 Mb/s, 64QAM
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
-5
0
5
10
Pout(dBm)
EVM vs Pout, F=5.35GHz
802.11a, OFDM, 54 Mb/s, 64QAM
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
-5
0
5
10
Pout(dBm)
EVM vs Pout, F=5.725GHz
802.11a, OFDM, 54 Mb/s, 64QAM
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
-5
0
5
10
Pout(dBm)
EVM vs Pout, F=5.875GHz
802.11a, OFDM, 54 Mb/s, 64QAM
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
-5
0
5
10
Pout(dBm)


同様の部品番号 - STA-5063

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
STA-5063 ETC1-STA-5063 Datasheet
206Kb / 8P
   3.3 - 6.2 GHz General Purpose 3.3V 15dBm Amplifier
logo
RF Micro Devices
STA-5063-Z RFMD-STA-5063-Z Datasheet
585Kb / 10P
   GENERAL PURPOSE 3.3V 15dBm AMPLIFIER
logo
SIRENZA MICRODEVICES
STA-5063Z SIRENZA-STA-5063Z Datasheet
147Kb / 8P
   3.3 - 6.2 GHz General Purpose 3.3V 15dBm Amplifier
logo
RF Micro Devices
STA-5063Z RFMD-STA-5063Z Datasheet
585Kb / 10P
   3.3GHz to 6.2GHz GENERAL PURPOSE 3.3V 15dBm AMPLIFIER
More results

同様の説明 - STA-5063

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SIRENZA MICRODEVICES
STA-5063Z SIRENZA-STA-5063Z Datasheet
147Kb / 8P
   3.3 - 6.2 GHz General Purpose 3.3V 15dBm Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
STA-5063 ETC1-STA-5063 Datasheet
206Kb / 8P
   3.3 - 6.2 GHz General Purpose 3.3V 15dBm Amplifier
logo
RF Micro Devices
STA-5063-Z RFMD-STA-5063-Z Datasheet
585Kb / 10P
   GENERAL PURPOSE 3.3V 15dBm AMPLIFIER
STA-5063Z RFMD-STA-5063Z Datasheet
585Kb / 10P
   3.3GHz to 6.2GHz GENERAL PURPOSE 3.3V 15dBm AMPLIFIER
logo
Transcom, Inc.
TA060-120-22-15 TRANSCOM-TA060-120-22-15 Datasheet
101Kb / 2P
   6.0 ??12.0 GHz 15dBm Amplifier
TA050-062-45-27 TRANSCOM-TA050-062-45-27 Datasheet
17Kb / 1P
   5 - 6.2 GHz 27.5 dBm Amplifier
TA060-180-10-15 TRANSCOM-TA060-180-10-15 Datasheet
44Kb / 2P
   6 ~ 18 GHz 15dBm Low Noise Amplifier
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
AMMP-5618 AVAGO-AMMP-5618 Datasheet
234Kb / 9P
   6-20 GHz General Purpose Amplifier
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
AMMP-5618 HP-AMMP-5618 Datasheet
241Kb / 9P
   6-20 GHz General Purpose Amplifier
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
AMMP-5618 AVAGO-AMMP-5618_13 Datasheet
397Kb / 7P
   6??0 GHz General Purpose Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com