データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STA-6033 データシート(PDF) 6 Page - SIRENZA MICRODEVICES

部品番号 STA-6033
部品情報  4.9 - 5.9 GHz 3.3V Power Amplifier
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIRENZA [SIRENZA MICRODEVICES]
ホームページ  
Logo SIRENZA - SIRENZA MICRODEVICES

STA-6033 データシート(HTML) 6 Page - SIRENZA MICRODEVICES

  STA-6033 Datasheet HTML 1Page - SIRENZA MICRODEVICES STA-6033 Datasheet HTML 2Page - SIRENZA MICRODEVICES STA-6033 Datasheet HTML 3Page - SIRENZA MICRODEVICES STA-6033 Datasheet HTML 4Page - SIRENZA MICRODEVICES STA-6033 Datasheet HTML 5Page - SIRENZA MICRODEVICES STA-6033 Datasheet HTML 6Page - SIRENZA MICRODEVICES STA-6033 Datasheet HTML 7Page - SIRENZA MICRODEVICES STA-6033 Datasheet HTML 8Page - SIRENZA MICRODEVICES  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
303 South Technology Court Broomfield, CO 80021
Phone: (800) SMI-MMIC
http://www.sirenza.com
6
EDS-103643 Rev F
STA-6033 4.9-5.9 GHz Power Amp
4.9 - 5.9 GHz Evaluation Board Data (Vcc = Vpc= 3.3V, Iq = 165mA)
RF detector output (Vdet) vs Pout, T=25c
0.70
0.90
1.10
1.30
1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0
27.5
Output Power(dBm)
4.9GHz
5.15GHz
5.35GHz
5.725GHz
5.875GHz
`````
RFdetector output(Vdet) vs Pout, F=4.9GHz
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Pout(dBm)
+25c
0c
-40c
+70c
+85c
RF detector output(Vdet) vs Pout, F=5.15GHz
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Pout(dBm)
+25c
0c
-40c
+70c
+85c
RF de te ctor output(Vde t) vs Pout, F=5.35GHz
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Pout(dBm )
+25c
0c
-40c
+70c
+85c
RF detector output(Vdet) vs Pout, F=5.725GHz
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Pout(dBm)
+25c
0c
-40c
+70c
+85c
RF detector output(Vdet) vs Pout F=5.875GHz
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
Pout(dBm)
+25c
0c
-40c
+70c
+85c


同様の部品番号 - STA-6033

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
STA-6033 ETC-STA-6033 Datasheet
264Kb / 8P
   Product Description
More results

同様の説明 - STA-6033

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SIRENZA MICRODEVICES
SZA-5044 SIRENZA-SZA-5044 Datasheet
210Kb / 7P
   4.9 - 5.9 GHz 5V Power Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
SZA-5044 ETC-SZA-5044 Datasheet
267Kb / 8P
   4.9 - 5.9 GHz 5V Power Amplifier
logo
Mimix Broadband
XP1044-QL MIMIX-XP1044-QL Datasheet
200Kb / 5P
   4.9-5.9 GHz 3W Power Amplifier Module
logo
Microchip Technology
SST11CP15E MICROCHIP-SST11CP15E Datasheet
174Kb / 17P
   4.9-5.9 GHz High-Linearity Power Amplifier
2013 05/13
SST11CP15 MICROCHIP-SST11CP15 Datasheet
181Kb / 18P
   4.9-5.9 GHz High-Linearity Power Amplifier
08/13
logo
Fairchild Semiconductor
RMPA5255 FAIRCHILD-RMPA5255 Datasheet
788Kb / 7P
   4.9-5.9 GHz WLAN Linear Power Amplifier Module
RMPA5252 FAIRCHILD-RMPA5252 Datasheet
250Kb / 7P
   4.9-5.9 GHz InGaP HBT WLAN Linear Power Amplifier
logo
IXYS Corporation
MMA-495933-Q5 IXYS-MMA-495933-Q5 Datasheet
198Kb / 8P
   4.9 ??5.9 GHz Linear Power Amplifier Preliminary Data Sheet
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC415LP3 HITTITE-HMC415LP3_09 Datasheet
278Kb / 8P
   GaAs InGaP HBT MMIC POWER AMPLIFIER, 4.9 - 5.9 GHz
HMC415LP3 HITTITE-HMC415LP3 Datasheet
309Kb / 8P
   GaAs InGaP HBT MMIC POWER AMPLIFIER, 4.9 - 5.9 GHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com