データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SD930 データシート(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

部品番号 SD930
部品情報  HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

SD930 データシート(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  SD930_1 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated SD930_1 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated SD930_1 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
DS23026 Rev. 4 - 2
2 of 3
SD930/SD940/SD945
www.diodes.com
0
2
4
0
50
100
150
T , CASE TEMPERATURE (°C)
Fig. 1 Fwd Current Derating Curve
C
6
8
10
1
1000
10000
10
100
1000
10000
t , PULSE DURATION (ms)
Fig. 4, Maximum Non-repetitive Surge Current
p
100
1000
4000
0.1
1.0
10
100
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig. 3 Maximum Junction Capacitance
R
TJ = 25°C
f=1MHz
0.1
1.0
10
50
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
V , INSTANTANEOUS FWD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Forward Characteristics
F
T = 125°C
J
T= 25°C
J
2% duty cycle


同様の部品番号 - SD930_1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
SD930 DIODES-SD930_08 Datasheet
105Kb / 3P
   HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23026 Rev. 5 - 2
More results

同様の説明 - SD930_1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
SD930 DIODES-SD930_08 Datasheet
105Kb / 3P
   HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23026 Rev. 5 - 2
SR102 DIODES-SR102 Datasheet
149Kb / 2P
   HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23002 Rev. 5 - 3
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SR302 NJSEMI-SR302 Datasheet
210Kb / 2P
   HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
SR502 DIODES-SR502 Datasheet
64Kb / 2P
   HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23005 Rev. E-3
SR302 DIODES-SR302 Datasheet
65Kb / 2P
   HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23025 Rev. 5 - 3
SR104-T DIODES-SR104-T Datasheet
48Kb / 2P
   HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SR102 NJSEMI-SR102 Datasheet
218Kb / 2P
   HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR502 NJSEMI-SR502 Datasheet
212Kb / 2P
   HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
SR306-T DIODES-SR306-T Datasheet
65Kb / 2P
   HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SD930 DIODES-SD930 Datasheet
63Kb / 3P
   HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23026 Rev. C-2
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com