データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ULN2003A データシート(PDF) 3 Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

部品番号 ULN2003A
部品情報  Darlington array power driver integrated circuit
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
ホームページ  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

ULN2003A データシート(HTML) 3 Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

  ULN2003A Datasheet HTML 1Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. ULN2003A Datasheet HTML 2Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. ULN2003A Datasheet HTML 3Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. ULN2003A Datasheet HTML 4Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. ULN2003A Datasheet HTML 5Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. ULN2003A Datasheet HTML 6Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
极限参数
输入电压
VIN
-0.5~30
V
输出电压
VOUT
-0.5~50
V
钳位二极管反向电压
VR
50
V
集电极持续工作电流
IOUT
500
mA
钳位二极管正向电流
IF
500
mA
储藏温度
TSTG
-55~150
°C
工作温度
TOPR
-40~85
°C
结温
TJ
-40~150
°C
电气特性参数(除非特别指定 Ta=25°C)
输出管漏电流
ICEX
TA=25°C,VCE=50V(图1)
20
uA
TA=85°C,VCE=50V(图1)
100
CE饱和压降
VCE(sat)
IOUT=350mA,IIN=500 uA(图3)
1.3
1.6
V
IOUT=250mA,IIN=350 uA(图3)
1.1
1.3
IOUT=100mA,IIN=250 uA(图3)
0.9
1.1
开态输入电流
II(ON)
VI=3.85V(图4)
0.93
1.35
mA
关态输入电流
II(OFF)
IC=500uA(图5)
50
100
uA
TA=+25°C
50
100
TA=+85°C
25
50
开态输入电压
VI(ON)
VCE=2.0V,IC=200mA(图6)
2.4
V
VCE=2.0V,IC=250mA(图6)
2.7
VCE=2.0V,IC=300mA(图6)
3.0
输入电容
CI
15
30
pF
导通延迟时间
tMH
0.5VI to 0.5 V0
1.0
S
关断延迟时间
tML
0.5VI to 0.5 V0
1.0
嵌位二极管漏电流
IR
VR=50V(图7)
A
TA=+25°C
5
10
TA=+85°C
10
50
嵌位二极管正向压降
VF
IF=350mA(图8)
1.7
2.0
V
注:1、极限值是指超出该范围,器件有可能被损坏,并非器件的正常工作条件范围。
电参数表提供了器件的工作条件范围;
2、除特别指明外,所有条件适用于达林顿阵列;
3、通常条件下,每路输出在 70°C、VCE (Sat)= 1.6V 下脉冲宽度为 20ms 的持续工作电流为 350mA。
UMW
R
UMW ULN2003A
www.umw-ic.com
3
友台半导体有限公司
友台半导体有限公司
符 号
单位
符 号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位


同様の部品番号 - ULN2003A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
ULN2003A STMICROELECTRONICS-ULN2003A Datasheet
62Kb / 8P
   SEVEN DARLINGTON ARRAYS
ULN2003A STMICROELECTRONICS-ULN2003A Datasheet
605Kb / 14P
   Seven darlington array
ULN2003A STMICROELECTRONICS-ULN2003A Datasheet
326Kb / 8P
   SEVEN DARLINGTON ARRAYS
logo
ON Semiconductor
ULN2003A ONSEMI-ULN2003A Datasheet
82Kb / 5P
   High Voltage, High Current Darlington Transistor Arrays
November, 2007 - Rev. 0
logo
Texas Instruments
ULN2003A TI-ULN2003A Datasheet
513Kb / 19P
[Old version datasheet]   HIGH-VOLTAGE HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
More results

同様の説明 - ULN2003A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Youtai Semico...
ULN2803 UMW-ULN2803 Datasheet
289Kb / 6P
   Darlington array power driver integrated circuit
logo
NTE Electronics
NTE2011 NTE-NTE2011 Datasheet
23Kb / 3P
   Integrated Circuit 7-Channel Darlington Array/Driver
NTE2016 NTE-NTE2016 Datasheet
24Kb / 3P
   Integrated Circuit 8-Channel Darlington Array/Driver
NTE2085 NTE-NTE2085 Datasheet
22Kb / 3P
   Integrated Circuit 4-Stage Darlington Array
NTE2078 NTE-NTE2078 Datasheet
19Kb / 2P
   Integrated Circuit 5-Stage Darlington Transistor Array
NTE2079 NTE-NTE2079 Datasheet
20Kb / 2P
   Integrated Circuit 7-Stage Darlington Transistor Array
logo
KEC(Korea Electronics)
KID65001APV KEC-KID65001APV Datasheet
509Kb / 6P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT (7 CIRCUIT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY)
KID65001AP KEC-KID65001AP Datasheet
812Kb / 7P
   BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT (7 CIRCUIT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY)
logo
NTE Electronics
NTE2080 NTE-NTE2080 Datasheet
23Kb / 2P
   Integrated Circuit 7-Stage Driver Array
NTE2084 NTE-NTE2084 Datasheet
75Kb / 2P
   Integrated Circuit 5−Stage Darlington Transistor Array
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com