データシートサーチシステム |
|
74F112PC データシート(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor |
|
74F112PC データシート(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor |
4 / 7 page www.fairchildsemi.com 4 AC Electrical Characteristics AC Operating Requirements Symbol Parameter TA = +25°CTA = 0°C to +70°C Units VCC = +5.0V VCC = +5.0V CL = 50 pF CL = 50 pF Min Typ Max Min Max fMAX Maximum Clock Frequency 85 105 80 MHz tPLH Propagation Delay 2.0 5.0 6.5 2.0 7.5 ns tPHL CPn to Qn or Qn 2.0 5.0 6.5 2.0 7.5 tPLH Propagation Delay 2.0 4.5 6.5 2.0 7.5 ns tPHL CDn, SDn to Qn, Qn 2.0 4.5 6.5 2.0 7.5 Symbol Parameter TA = +25°CTA = 0°C to +70°C Units VCC = +5.0V VCC = +5.0V Min Max Min Max tS(H) Setup Time, HIGH or LOW 4.0 5.0 ns tS(L) Jn or Kn to CPn 3.0 3.5 tH(H) Hold Time, HIGH or LOW 0 0 tH(L) Jn or Kn to CPn 00 tW(H) CP Pulse Width 4.5 5.0 ns tW(L) HIGH or LOW 4.5 5.0 tW(L) Pulse Width, LOW 4.5 5.0 ns CDn or SDn tREC Recovery Time 4.0 5.0 ns SDn, CDn to CP |
同様の部品番号 - 74F112PC |
|
同様の説明 - 74F112PC |