データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCW61B データシート(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 BCW61B
部品情報  General Purpose Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

BCW61B データシート(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  BCW61B Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor BCW61B Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor BCW61B Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor BCW61B Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
0.96~1.14
0.12
0.03~0.10
0.38 REF
0.40
±0.03
2.90
±0.10
0.95
±0.03 0.95 ±0.03
1.90
±0.03
0.508REF
+0.05
–0.023
0.40
±0.03
SOT-23
Package Demensions
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. A1, June 2001
Dimensions in Millimeters


同様の部品番号 - BCW61B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BCW61B PHILIPS-BCW61B Datasheet
42Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 Apr 12
logo
Infineon Technologies A...
BCW61B INFINEON-BCW61B Datasheet
169Kb / 11P
   PNP Silicon AF Transistors
2007-10-18
logo
Samsung semiconductor
BCW61B SAMSUNG-BCW61B Datasheet
31Kb / 1P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BCW61B SECOS-BCW61B Datasheet
1Mb / 2P
   -0.1A , -32V PNP Plastic Encapsulated Transistor
logo
Siemens Semiconductor G...
BCW61B SIEMENS-BCW61B Datasheet
271Kb / 9P
   PNP Silicon AF Transistors (For AF input stages and driver applications High current gain)
More results

同様の説明 - BCW61B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FJX3904 FAIRCHILD-FJX3904 Datasheet
41Kb / 4P
   General Purpose Transistor
logo
Rohm
EML17 ROHM-EML17 Datasheet
76Kb / 4P
   General purpose transistor
logo
Unisonic Technologies
2SA1774 UTC-2SA1774 Datasheet
105Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
2SC4617 UTC-2SC4617 Datasheet
107Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
BCX70 UTC-BCX70 Datasheet
114Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
STMicroelectronics
BC141-16 STMICROELECTRONICS-BC141-16 Datasheet
423Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
KSP2222 FAIRCHILD-KSP2222 Datasheet
37Kb / 4P
   General Purpose Transistor
BCX70H FAIRCHILD-BCX70H_02 Datasheet
77Kb / 3P
   General Purpose Transistor
logo
Motorola, Inc
BCW65ALT1 MOTOROLA-BCW65ALT1 Datasheet
84Kb / 4P
   General Purpose Transistor
BCW68GLT1 MOTOROLA-BCW68GLT1 Datasheet
82Kb / 4P
   General Purpose Transistor
MPS3906 MOTOROLA-MPS3906 Datasheet
433Kb / 8P
   General Purpose Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com