データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FAN2012I データシート(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FAN2012I
部品情報  1.5A Low Voltage Current Mode Synchronous PWM Buck Regulator
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FAN2012I データシート(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FAN2012I Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FAN2012I Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FAN2012I Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FAN2012I Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FAN2012I Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FAN2012I Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FAN2012I Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FAN2012I Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FAN2012I Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
9
www.fairchildsemi.com
FAN2011/FAN2012 Rev. 1.0.4
Mechanical Dimensions
3x3mm 6-Lead MLP


同様の部品番号 - FAN2012I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FAN2012I FAIRCHILD-FAN2012I Datasheet
240Kb / 10P
   1.5A Low Voltage Current Mode Synchronous PWM Buck Regulator
FAN2012I FAIRCHILD-FAN2012I Datasheet
622Kb / 10P
   1.5A Low Voltage Current Mode Synchronous PWM Buck Regulator
FAN2012IMPX FAIRCHILD-FAN2012IMPX Datasheet
240Kb / 10P
   1.5A Low Voltage Current Mode Synchronous PWM Buck Regulator
More results

同様の説明 - FAN2012I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FAN2011EMPX FAIRCHILD-FAN2011EMPX Datasheet
622Kb / 10P
   1.5A Low Voltage Current Mode Synchronous PWM Buck Regulator
FAN2011 FAIRCHILD-FAN2011 Datasheet
240Kb / 10P
   1.5A Low Voltage Current Mode Synchronous PWM Buck Regulator
FAN2013 FAIRCHILD-FAN2013 Datasheet
549Kb / 9P
   2A Low-Voltage Current-Mode Synchronous PWM Buck Regulator
FAN2013 FAIRCHILD-FAN2013_08 Datasheet
884Kb / 9P
   2A Low-Voltage, Current-Mode Synchronous PWM Buck Regulator
FAN2013B FAIRCHILD-FAN2013B Datasheet
827Kb / 9P
   2A Low-Voltage, Current-Mode Synchronous PWM Buck Regulator
logo
ON Semiconductor
FAN65005A ONSEMI-FAN65005A Datasheet
1Mb / 26P
   Voltage Mode Synchronous PWM Buck Regulator
January, 2018 ??Rev. 1
FAN65008B ONSEMI-FAN65008B Datasheet
1Mb / 26P
   Voltage Mode Synchronous PWM Buck Regulator
January, 2018 ??Rev. 1
logo
Micrel Semiconductor
MIC2179 MICREL-MIC2179 Datasheet
131Kb / 16P
   1.5A Synchronous Buck Regulator
MIC2179 MICREL-MIC2179_09 Datasheet
375Kb / 13P
   1.5A Synchronous Buck Regulator
logo
Renesas Technology Corp
ISL8009A RENESAS-ISL8009A Datasheet
1,019Kb / 13P
   1.5A Low Quiescent Current 1.6MHz High Efficiency Synchronous Buck Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com