データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL59533IKEZ データシート(PDF) 10 Page - Intersil Corporation

部品番号 ISL59533IKEZ
部品情報  32x32 Video Crosspoint with Differential Inputs
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL59533IKEZ データシート(HTML) 10 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL59533IKEZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL59533IKEZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL59533IKEZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL59533IKEZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL59533IKEZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL59533IKEZ Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL59533IKEZ Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL59533IKEZ Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation ISL59533IKEZ Datasheet HTML 14Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
10
FN6222.0
March 13, 2006
FIGURE 19. RISE TIME - AV = 2
FIGURE 20. FALL TIME - AV = 2
FIGURE 21. RISING SLEW RATE - AV = 1
FIGURE 22. FALLING SLEW RATE - AV = 1
FIGURE 23. RISING SLEW RATE - AV = 2
FIGURE 24. FALLING SLEW RATE - AV = 2
Typical Performance Curve (Continued)
MUX MODE
AV = 2
RL = 100Ω
INPUT_CH 31
OUTPUT_CH 31
RISE TIME
2.19ns
MUX MODE
AV = 2
RL = 100Ω
INPUT_CH 31
OUTPUT_CH 31
FALL TIME
2.35ns
MUX MODE
AV = 1
RL=100Ω
INPUT_CH 31
OUTPUT_CH 31
SLEW RATE
448V/µs
MUX MODE
AV = 1
RL=100Ω
INPUT_CH 31
OUTPUT_CH 31
SLEW RATE
-436V/µs
MUX MODE
AV = 2
RL=100Ω
INPUT_CH 31
OUTPUT_CH 31
SLEW RATE
531V/µs
MUX MODE
AV = 2
RL=100Ω
INPUT_CH 31
OUTPUT_CH 31
SLEW RATE
-511V/µs
ISL59533


同様の部品番号 - ISL59533IKEZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL59530 INTERSIL-ISL59530 Datasheet
1Mb / 22P
   16x16 Video Crosspoint
ISL59530 INTERSIL-ISL59530 Datasheet
1Mb / 22P
   16x16 Video Crosspoint
ISL59530 INTERSIL-ISL59530 Datasheet
1Mb / 25P
   16x16 Video Crosspoint
ISL59530 INTERSIL-ISL59530 Datasheet
2Mb / 26P
   16x16 Video Crosspoint
logo
Renesas Technology Corp
ISL59530 RENESAS-ISL59530 Datasheet
1Mb / 26P
   16x16 Video Crosspoint
More results

同様の説明 - ISL59533IKEZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL59532_0708 INTERSIL-ISL59532_0708 Datasheet
1Mb / 24P
   32x32 Video Crosspoint
ISL59532 INTERSIL-ISL59532 Datasheet
1Mb / 24P
   32x32 Video Crosspoint
ISL59532 INTERSIL-ISL59532_07 Datasheet
1Mb / 24P
   32x32 Video Crosspoint
logo
Renesas Technology Corp
ISL59532 RENESAS-ISL59532 Datasheet
1Mb / 25P
   32x32 Video Crosspoint
logo
Intersil Corporation
ISL59531 INTERSIL-ISL59531 Datasheet
1Mb / 21P
   16x16 Video Crosspoint with Differential Inputs
logo
Analog Devices
ADV7281 AD-ADV7281_14 Datasheet
558Kb / 32P
   Oversampled SDTV Video Decoder with Differential Inputs
AD8117 AD-AD8117 Datasheet
469Kb / 32P
   Video Crosspoint Switch Video Crosspoint Switch
Rev. PrA
ADV7182 AD-ADV7182 Datasheet
1Mb / 96P
   10-Bit, SDTV Video Decoder with Differential Inputs
REV. A
logo
TriQuint Semiconductor
TQ8032 TRIQUINT-TQ8032 Datasheet
177Kb / 8P
   800 Megabit/sec 32x32 Digital ECL Crosspoint Switch
logo
Intersil Corporation
ISL59530 INTERSIL-ISL59530 Datasheet
1Mb / 22P
   16x16 Video Crosspoint
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com