データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7477PBF データシート(PDF) 7 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7477PBF
部品情報  HEXFET Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7477PBF データシート(HTML) 7 Page - International Rectifier

  IRF7477PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7477PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7477PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7477PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7477PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7477PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7477PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7477PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
IRF7477PbF
www.irf.com
7
SO-8 Package Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
SO-8 Part Marking
e1
D
E
y
b
A
A1
H
K
L
.189
.1497
.013
.050 BAS IC
.0532
.0040
.2284
.0099
.016
.1968
.1574
.020
.0688
.0098
.2440
.0196
.050
4.80
3.80
0.33
1.35
0.10
5.80
0.25
0.40
1.27 BAS IC
5.00
4.00
0.51
1.75
0.25
6.20
0.50
1.27
MIN
MAX
MILLIMET ERS
INCHES
MIN
MAX
DIM
e
c
.0075
.0098
0.19
0.25
.025 BAS IC
0.635 B AS IC
87
5
65
D
B
E
A
e
6X
H
0.25 [.010]
A
6
7
K x 45°
8X L
8X c
y
0.25 [.010]
C A B
e1
A
A1
8X b
C
0.10 [.004]
4
3
12
F OOT PRINT
8X 0.72 [.028]
6.46 [.255]
3X 1.27 [.050]
4. OUT LINE CONFORMS T O JE DEC OUT LINE MS -012AA.
NOT ES :
1. DIME NS IONING & T OL ERANCING PER AS ME Y14.5M-1994.
2. CONT ROL LING DIME NS ION: MILLIMET ER
3. DIME NS IONS ARE S HOWN IN MILL IME T E RS [INCHE S ].
5 DIME NS ION DOE S NOT INCLUDE MOLD PROT RUS IONS .
6 DIME NS ION DOE S NOT INCLUDE MOLD PROT RUS IONS .
MOLD PROT RUS IONS NOT T O E XCEE D 0.25 [.010].
7 DIME NS ION IS T HE L ENGT H OF LE AD FOR S OLDERING T O
A S UBS T RAT E.
MOLD PROT RUS IONS NOT T O E XCEE D 0.15 [.006].
8X 1.78 [.070]
DAT E CODE (YWW)
XXXX
INT ERNAT IONAL
RECT IF IER
LOGO
F7101
Y = LAS T DIGIT OF THE YEAR
PART NUMBER
LOT CODE
WW = WEEK
E XAMPLE: T HIS IS AN IRF7101 (MOSF ET )
P = DES IGNAT ES LEAD-FREE
PRODUCT (OPT IONAL)
A = ASSEMBLY SITE CODE


同様の部品番号 - IRF7477PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7477 IRF-IRF7477 Datasheet
213Kb / 8P
   SMPS MOSFET
More results

同様の説明 - IRF7477PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com