データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDD6637 データシート(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDD6637
部品情報  35V P-Channel PowerTrench MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD6637 データシート(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD6637_06 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6637_06 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6637_06 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6637_06 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6637_06 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6637_06 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD6637_06 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD6637_06 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
FDD6637 Rev. C2(W)
www.fairchildsemi.com
Typical Characteristics
0.001
0.01
0.1
1
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1, TIME (sec)
RθJA(t) = r(t) * RθJA
RθJA = 96 °C/W
TJ - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
P(pk)
t1
t2
SINGLE PULSE
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
D = 0.5
Figure 13. Transient Thermal Response Curve
Thermal characterization performed using the conditions described in Note 1b.
Transient thermal response will change depending on the circuit board design.


同様の部品番号 - FDD6637_06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
FDD6637-F085 ONSEMI-FDD6637-F085 Datasheet
455Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
September-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6637 FAIRCHILD-FDD6637_10 Datasheet
334Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -35V, -21A, 18m廓
More results

同様の説明 - FDD6637_06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6637 FAIRCHILD-FDD6637 Datasheet
111Kb / 7P
   35V P-Channel PowerTrench-R MOSFET
FDD6635 FAIRCHILD-FDD6635 Datasheet
203Kb / 8P
   35V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXM64P035L3 DIODES-ZXM64P035L3 Datasheet
112Kb / 4P
   35V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Zetex Semiconductors
ZXM64P035G ZETEX-ZXM64P035G Datasheet
101Kb / 4P
   35V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDMC510P FAIRCHILD-FDMC510P Datasheet
277Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench MOSFET
FDMC5614P FAIRCHILD-FDMC5614P Datasheet
263Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench MOSFET
FDC365P FAIRCHILD-FDC365P_07 Datasheet
308Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench MOSFET
FDMC86265P FAIRCHILD-FDMC86265P Datasheet
288Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench MOSFET
FDMS86163P FAIRCHILD-FDMS86163P Datasheet
333Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench MOSFET
FDMS86263P FAIRCHILD-FDMS86263P Datasheet
351Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com