データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDS3680_0011 データシート(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDS3680_0011
部品情報  100V N-Channel PowerTrench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDS3680_0011 データシート(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDS3680_0011 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDS3680_0011 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDS3680_0011 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDS3680_0011 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDS3680_0011 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
FDS3680 Rev C (W)
Typical Characteristics
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Qg, GATE CHARGE (nC)
ID = 6A
V
DS = 15V
30
V
50V
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
2040
6080
100
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
CISS
C
RSS
C
OSS
f = 1MHz
VGS = 0 V
Figure 7. Gate Charge Characteristics.
Figure 8. Capacitance Characteristics.
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
VDS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
DC
10s
1s
100ms
10ms
1ms
100
µs
R
DS(ON) LIMIT
VGS = 10V
SINGLE PULSE
RθJA = 125
oC/W
T
A = 25
oC
0
10
20
30
40
50
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
SINGLE PULSE TIME (SEC)
SINGLE PULSE
RθJA = 125
oC/W
T
A = 25
oC
Figure 9. Maximum Safe Operating Area.
Figure 10. Single Pulse Maximum
Power Dissipation.
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
300
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
t , TI ME (s e c)
1
S i n g l e P u l s e
D = 0.5
0.1
0.05
0.02
0.01
0.2
D u t y C y c l e, D = t /t
1
2
R
(t) = r(t) * R
R
= 125°C/ W
θJA
θJA
θJA
T - T
= P * R
(t)
θJA
A
J
P(pk)
t1
t 2
Figure 11. Transient Thermal Response Curve.
Thermal characterization performed using the conditions described in Note 1c.
Transient thermal response will change depending on the circuit board design.


同様の部品番号 - FDS3680_0011

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDS3680 FAIRCHILD-FDS3680 Datasheet
202Kb / 8P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results

同様の説明 - FDS3680_0011

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDD3690 FAIRCHILD-FDD3690 Datasheet
84Kb / 5P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDC3612 FAIRCHILD-FDC3612 Datasheet
134Kb / 5P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3170N7 FAIRCHILD-FDS3170N7 Datasheet
208Kb / 6P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3670 FAIRCHILD-FDS3670 Datasheet
204Kb / 8P
   100V N-Channel PowerTrench??MOSFET
FDS3680 FAIRCHILD-FDS3680 Datasheet
202Kb / 8P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDT3612 FAIRCHILD-FDT3612 Datasheet
108Kb / 5P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDC3616N FAIRCHILD-FDC3616N Datasheet
173Kb / 7P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD3680 FAIRCHILD-FDD3680 Datasheet
75Kb / 5P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD3670 FAIRCHILD-FDD3670_01 Datasheet
68Kb / 5P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS3670_0011 FAIRCHILD-FDS3670_0011 Datasheet
85Kb / 5P
   100V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com