データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQA90N15_F109 データシート(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQA90N15_F109
部品情報  N-Channel Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA90N15_F109 データシート(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FQA90N15_F109 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15_F109 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15_F109 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15_F109 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15_F109 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15_F109 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15_F109 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15_F109 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FQA90N15_F109 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
8
www.fairchildsemi.com
FQH90N15 / FQA90N15 Rev. C
Mechanical Dimensions (Continued)
15.60 ±0.20
4.80 ±0.20
13.60 ±0.20
9.60 ±0.20
2.00 ±0.20
3.00 ±0.20
1.00 ±0.20
1.40 ±0.20
ø3.20 ±0.10
1.50
+0.15
–0.05
0.60
+0.15
–0.05
5.45TYP
[5.45 ±0.30]
5.45TYP
[5.45 ±0.30]
TO-3P
Dimensions in Millimeters


同様の部品番号 - FQA90N15_F109

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
FQA90N15-F109 ONSEMI-FQA90N15-F109 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET® MOSFET 150 V, 90 A, 18 mΩ
September-2017, Rev. 2
More results

同様の説明 - FQA90N15_F109

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com