データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74ABT573APW データシート(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74ABT573APW
部品情報  Octal D-type transparent latch (3-State)
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74ABT573APW データシート(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  74ABT573APW Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74ABT573APW Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74ABT573APW Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74ABT573APW Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74ABT573APW Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74ABT573APW Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74ABT573A
Octal D-type transparent latch (3-State)
1995 Sep 06
5
AC SETUP REQUIREMENTS
GND = 0V, tR = tF = 2.5ns, CL = 50pF, RL = 500Ω
LIMITS
SYMBOL
PARAMETER
WAVEFORM
Tamb = +25oC
VCC = +5.0V
Tamb = -40 to +85oC
VCC = +5.0V ±0.5V
UNIT
Min
Typ
Min
ts(H)
ts(L)
Setup time, High or Low
Dn to E
3
1.0
1.0
0.3
0.2
1.0
1.0
ns
th(H)
th(L)
Hold time, High or Low
Dn to E
3
1.0
1.0
–0.1
–0.2
1.0
1.0
ns
tw(H)
E pulse width
High
1
2.0
0.7
2.0
ns
AC WAVEFORMS
VM = 1.5V, VIN = GND to 3.0V
tw(H)
tPHL
tPLH
E
Qn
SA00063
VM
VM
VM
VM
VM
Waveform 1. Propagation Delay, Enable to Output, and Enable
Pulse Width
VM
VM
VM
VM
Qn
Dn
tPLH
tPHL
SA00064
Waveform 2. Propagation Delay for Data to Outputs
NOTE: The shaded areas indicate when the input is permitted
to change for predictable output performance.
VM
Dn
VM
VM
VM
VM
E
ts(H)
th(H)
ts(L)
th(L)
SA00065
VM
Waveform 3. Data Setup and Hold Times
OE
VM
tPZH
tPHZ
0V
Qn
VM
VM
SA00066
VOH–0.3V
Waveform 4. 3-State Output Enable Time to High Level and
Output Disable Time from High Level
OE
tPZL
tPLZ
VOL
Qn
VM
VM
VM
SA00332
VOL+0.3V
Waveform 5. 3-State Output Enable Time to Low Level and
Output Disable Time from Low Level


同様の部品番号 - 74ABT573APW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74ABT573A PHILIPS-74ABT573A Datasheet
67Kb / 6P
   Octal D-type transparent latch 3-State
1995 Sep 06
More results

同様の説明 - 74ABT573APW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
System Logic Semiconduc...
SL74LV373 SLS-SL74LV373 Datasheet
47Kb / 8P
   OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCH(3-State)
SL74LV573 SLS-SL74LV573 Datasheet
43Kb / 6P
   OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCH (3-State)
logo
NXP Semiconductors
74ALVC373 PHILIPS-74ALVC373 Datasheet
97Kb / 20P
   Octal D-type transparent latch 3-state
2002 Feb 26
74ALVC573 PHILIPS-74ALVC573 Datasheet
108Kb / 20P
   Octal D-type transparent latch 3-state
2003 Jun 25
74ALVC373 PHILIPS-74ALVC373_15 Datasheet
109Kb / 17P
   Octal D-type transparent latch; 3-state
Rev. 02-18 October 2007
74HC_HCT573 PHILIPS-74HC_HCT573_15 Datasheet
232Kb / 21P
   Octal D-type transparent latch; 3-state
Rev. 6-26 January 2015
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74LV373 KODENSHI-KK74LV373 Datasheet
330Kb / 6P
   Octal D-type transparent latch; 3-state
KK74LV374 KODENSHI-KK74LV374 Datasheet
328Kb / 6P
   Octal D-type transparent latch; 3-state
logo
List of Unclassifed Man...
74HC373 ETC1-74HC373 Datasheet
243Kb / 5P
   OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCH 3-STATE
logo
IK Semicon Co., Ltd
IN74LV573 IKSEMICON-IN74LV573 Datasheet
334Kb / 8P
   Octal D-type transparent latch (3-State)
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC573-Q100 NEXPERIA-74HC573-Q100 Datasheet
274Kb / 16P
   Octal D-type transparent latch; 3-state
Rev. 6 - 10 February 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com