データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NZT605 データシート(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 NZT605
部品情報  NPN Darlington Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

NZT605 データシート(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  NZT605 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor NZT605 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor NZT605 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor NZT605 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3
www.fairchildsemi.com
NZT605 Rev. C
Mechanical Dimensions
3.00
±0.10
0.70
±0.10
4.60
±0.25
6.50
±0.20
(0.95)
(0.95)
2.30 TYP
0.25
MAX1.80
0°~10
°
+0.10
–0.05
0.06
+0.04
–0.02
SOT-223
Dimensions in Millimeters


同様の部品番号 - NZT605

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
NZT605 FAIRCHILD-NZT605 Datasheet
38Kb / 3P
   NPN Darlington Transistor
More results

同様の説明 - NZT605

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transys Electronics
MPSA13 TRSYS-MPSA13 Datasheet
124Kb / 1P
   NPN DARLINGTON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
MPSA13 FAIRCHILD-MPSA13 Datasheet
605Kb / 13P
   NPN Darlington Transistor
logo
Samsung semiconductor
MMBT6427 SAMSUNG-MMBT6427 Datasheet
67Kb / 2P
   NPN (DARLINGTON TRANSISTOR)
logo
Rohm
2SD2399 ROHM-2SD2399 Datasheet
370Kb / 5P
   Transistor,NPN,Darlington
logo
Fairchild Semiconductor
2N5306 FAIRCHILD-2N5306 Datasheet
23Kb / 2P
   NPN Darlington Transistor
logo
NXP Semiconductors
BC517 PHILIPS-BC517 Datasheet
43Kb / 8P
   NPN Darlington transistor
1999 Apr 23
logo
Fairchild Semiconductor
TN6725A FAIRCHILD-TN6725A Datasheet
26Kb / 2P
   NPN Darlington Transistor
logo
First Components Intern...
BC618 FCI-BC618 Datasheet
73Kb / 5P
   NPN Darlington Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
2N7052 FAIRCHILD-2N7052_01 Datasheet
310Kb / 8P
   NPN Darlington Transistor
MPSA14 FAIRCHILD-MPSA14_01 Datasheet
651Kb / 14P
   NPN Darlington Transistor
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
CHBTA13PT CHENMKO-CHBTA13PT Datasheet
70Kb / 2P
   NPN Darlington Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com