データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

APTD3216MBC データシート(PDF) 3 Page - Kingbright Corporation

部品番号 APTD3216MBC
部品情報  3.2 x 1.6mm SMD CHIP LED LAMP
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
ホームページ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

APTD3216MBC データシート(HTML) 3 Page - Kingbright Corporation

  APTD3216MBC Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation APTD3216MBC Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation APTD3216MBC Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation APTD3216MBC Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SPEC NO: DSAD1052
REV NO: V.4
DATE: MAR/11/2005
PAGE: 3 OF 4
APPROVED: J. Lu
CHECKED: Allen Liu
DRAWN: W.J.ZHU
ERP:1203002234
Blue
APTD3216MBC


同様の部品番号 - APTD3216MBC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
APTD3216MBC ETC-APTD3216MBC Datasheet
213Kb / 1P
   DOME LENS SMD CHIP LED 3216
More results

同様の説明 - APTD3216MBC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kingbright Corporation
APTD3216CGCK KINGBRIGHT-APTD3216CGCK Datasheet
276Kb / 5P
   3.2 x 1.6mm SMD CHIP LED LAMP
APTD3216QBC KINGBRIGHT-APTD3216QBC Datasheet
283Kb / 5P
   3.2 x 1.6mm SMD CHIP LED LAMP
APC3216SURC KINGBRIGHT-APC3216SURC Datasheet
108Kb / 4P
   3.2 X 1.6MM SMD CHIP LED lamp
APTD3216EC KINGBRIGHT-APTD3216EC Datasheet
278Kb / 5P
   3.2 x 1.6mm SMD CHIP LED LAMP
APTD3216PBC KINGBRIGHT-APTD3216PBC Datasheet
282Kb / 5P
   3.2 x 1.6mm SMD CHIP LED LAMP
APTD3216MGC KINGBRIGHT-APTD3216MGC Datasheet
277Kb / 5P
   3.2 x 1.6mm SMD CHIP LED LAMP
APC3216SYC KINGBRIGHT-APC3216SYC Datasheet
104Kb / 4P
   3.2 X 1.6MM SMD CHIP LED lamp
APC3216SECK KINGBRIGHT-APC3216SECK Datasheet
108Kb / 4P
   3.2 X 1.6MM(1206) SMD CHIP LED lamp
APC3216MBC KINGBRIGHT-APC3216MBC Datasheet
108Kb / 4P
   3.2 X 1.6MM(1206) SMD CHIP LED
APC3216MGC KINGBRIGHT-APC3216MGC Datasheet
104Kb / 4P
   3.2 X 1.6MM(1206) SMD CHIP LED
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com