データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STD13003Q データシート(PDF) 1 Page - AUK corp

部品番号 STD13003Q
部品情報  NPN Silicon Power Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AUK [AUK corp]
ホームページ  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp

STD13003Q データシート(HTML) 1 Page - AUK corp

  STD13003Q Datasheet HTML 1Page - AUK corp STD13003Q Datasheet HTML 2Page - AUK corp STD13003Q Datasheet HTML 3Page - AUK corp STD13003Q Datasheet HTML 4Page - AUK corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
KSD-T0A012-000
1
STD13003Q
NPN Silicon Power Transistor
Features
• High speed switching
• VCEO(sus)=400V
• Suitable for Switching Regulator and Motor Control
Ordering Information
Type NO.
Marking
Package Code
STD13003Q
STD13003
TO-92
Outline Dimensions
unit : mm
S
Se
em
miic
co
on
nd
du
uc
ctto
or
r
PIN Connections
1. Emitter
2. Collector
3. Base
1 2 3
4.40~4.80
0.50 Max.
1.27 Typ.
1.27 Typ.


同様の部品番号 - STD13003Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STD13003Q KODENSHI-STD13003Q Datasheet
294Kb / 6P
   SWITCHING REGULATOR APPLICATIONS
More results

同様の説明 - STD13003Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
M/A-COM Technology Solu...
MRF10031 MA-COM-MRF10031 Datasheet
195Kb / 5P
   Microwave Power Silicon NPN Transistor Microwave Power Silicon NPN Transistor
logo
NEC
2SC3568 NEC-2SC3568 Datasheet
172Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BUW46 SEME-LAB-BUW46 Datasheet
17Kb / 2P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
NEC
2SC2752 NEC-2SC2752 Datasheet
188Kb / 4P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Seme LAB
SDT96305 SEME-LAB-SDT96305 Datasheet
17Kb / 2P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
NEC
2SD1818 NEC-2SD1818 Datasheet
196Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Transys Electronics
BUL791 TRSYS-BUL791 Datasheet
873Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Siemens Semiconductor G...
BU326A SIEMENS-BU326A Datasheet
69Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N3441 BOCA-2N3441 Datasheet
100Kb / 2P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CZT5338 CENTRAL-CZT5338 Datasheet
101Kb / 2P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
AUK corp
STD13003L AUK-STD13003L Datasheet
271Kb / 3P
   NPN Silicon Power Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com