データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NE334S01-T1 データシート(PDF) 3 Page - NEC

部品番号 NE334S01-T1
部品情報  C BAND SUPER LOW NOISE HJ FET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NE334S01-T1 データシート(HTML) 3 Page - NEC

  NE334S01-T1 Datasheet HTML 1Page - NEC NE334S01-T1 Datasheet HTML 2Page - NEC NE334S01-T1 Datasheet HTML 3Page - NEC NE334S01-T1 Datasheet HTML 4Page - NEC NE334S01-T1 Datasheet HTML 5Page - NEC NE334S01-T1 Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
K
MAG1
(GHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
(dB)
TYPICAL COMMON SOURCE SCATTERING PARAMETERS (TA = 25°C)
NE334S01
VDS = 2 V, ID = 10 mA
0.1
1.002
-2.0
5.985
177.7
0.002
96.6
0.538
-1.3
-0.17
34.5
0.5
0.996
-9.7
5.938
170.3
0.013
84.0
0.535
-7.5
0.06
26.7
1.0
0.981
-19.2
5.855
160.9
0.025
77.2
0.529
-15.1
0.14
23.7
1.5
0.960
-28.6
5.765
151.7
0.036
71.1
0.518
-22.4
0.21
22.0
2.0
0.933
-38.0
5.671
142.7
0.048
65.5
0.504
-29.9
0.26
20.8
2.5
0.903
-47.4
5.554
133.9
0.058
59.6
0.488
-37.0
0.32
19.8
3.0
0.869
-57.0
5.429
125.1
0.068
53.6
0.467
-44.3
0.37
19.0
3.5
0.829
-66.6
5.279
116.5
0.078
48.3
0.445
-51.5
0.43
18.3
4.0
0.788
-76.5
5.126
108.0
0.086
42.5
0.420
-58.3
0.49
17.7
4.5
0.746
-86.5
4.954
99.4
0.094
37.3
0.394
-65.9
0.54
17.2
5.0
0.702
-96.7
4.773
91.2
0.100
32.3
0.366
-73.2
0.60
16.8
5.5
0.662
-107.1
4.593
83.2
0.106
27.5
0.339
-81.0
0.65
16.4
6.0
0.625
-117.7
4.421
75.5
0.111
22.5
0.309
-88.6
0.70
16.0
6.5
0.594
-128.4
4.232
67.9
0.115
17.5
0.282
-96.4
0.75
15.7
7.0
0.566
-139.1
4.059
60.5
0.119
13.2
0.257
-104.5
0.79
15.3
7.5
0.545
-149.9
3.886
53.2
0.121
9.2
0.234
-112.8
0.84
15.1
8.0
0.528
-160.6
3.720
46.2
0.123
4.7
0.210
-121.7
0.88
14.8
8.5
0.514
-170.7
3.567
39.3
0.126
1.2
0.190
-129.4
0.92
14.5
9.0
0.511
179.1
3.426
32.5
0.128
-2.7
0.172
-139.7
0.95
14.3
9.5
0.510
168.8
3.292
25.8
0.129
-6.7
0.154
-150.9
0.98
14.1
10.0
0.514
158.8
3.151
19.0
0.131
-10.8
0.142
-164.7
1.01
13.2
10.5
0.521
148.9
3.021
12.5
0.132
-14.2
0.132
177.8
1.04
12.4
11.0
0.532
139.2
2.894
6.3
0.131
-17.9
0.122
158.9
1.08
11.7
11.5
0.543
131.0
2.764
0.2
0.132
-21.8
0.125
143.5
1.11
11.2
12.0
0.562
123.0
2.654
-6.0
0.132
-25.0
0.138
128.5
1.12
10.9
12.5
0.580
115.5
2.544
-12.2
0.131
-28.8
0.153
115.5
1.14
10.6
13.0
0.598
108.5
2.437
-18.1
0.131
-32.0
0.172
104.0
1.15
10.3
13.5
0.618
102.0
2.338
-24.2
0.130
-35.5
0.189
95.6
1.16
10.1
14.0
0.627
95.8
2.251
-30.3
0.129
-39.0
0.203
87.7
1.18
9.8
14.5
0.642
90.1
2.161
-36.3
0.129
-42.3
0.223
82.4
1.18
9.6
15.0
0.657
84.4
2.074
-42.3
0.130
-46.2
0.243
75.6
1.19
9.4
15.5
0.671
78.8
1.987
-48.6
0.127
-50.0
0.262
69.7
1.21
9.2
16.0
0.687
73.6
1.902
-54.5
0.126
-54.0
0.284
63.5
1.21
9.0
16.5
0.704
68.2
1.821
-60.3
0.126
-57.5
0.306
57.0
1.21
8.8
17.0
0.718
63.2
1.736
-66.0
0.123
-61.2
0.328
52.2
1.23
8.6
17.5
0.731
58.7
1.649
-71.7
0.121
-64.3
0.347
47.6
1.25
8.4
18.0
0.749
53.9
1.580
-77.1
0.120
-68.0
0.371
42.6
1.23
8.3
Coordinates in Ohms
Frequency in GHz
VDS = 2 V, ID = 10 mA
Note:
1. Gain Calculations:
MAG =
|S21|
|S12|
K - 1
).
2
(K ±
∆ = S11 S22 - S21 S12
When K
≤ 1, MAG is undefined and MSG values are used. MSG = |S
21
|
|S12|
, K = 1 + | ∆ | - |S
11
| - |S22|
2
2
2
2 |S12 S21|
,
MAG = Maximum Available Gain
MSG = Maximum Stable Gain
j50
j25
j10
0
-j10
-j25
-j50
-j100
j100
0
S11
1 GHz
18 GHz
18 GHz
S22
1 GHz
+
0
-45˚
-90˚
-135˚
180˚
+135˚
+90˚
+45˚
S21
1 GHz
18 GHz
18 GHz
S12
1 GHz


同様の部品番号 - NE334S01-T1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
NE334S01-T1 NEC-NE334S01-T1 Datasheet
74Kb / 12P
   C BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
California Eastern Labs
NE334S01-T1 CEL-NE334S01-T1 Datasheet
46Kb / 6P
   C BAND SUPER LOW NOISE HJ FET
logo
NEC
NE334S01-T1B NEC-NE334S01-T1B Datasheet
74Kb / 12P
   C BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
California Eastern Labs
NE334S01-T1B CEL-NE334S01-T1B Datasheet
46Kb / 6P
   C BAND SUPER LOW NOISE HJ FET
More results

同様の説明 - NE334S01-T1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
NE434S01 NEC-NE434S01_98 Datasheet
41Kb / 5P
   C BAND SUPER LOW NOISE HJ FET
logo
California Eastern Labs
NE334S01 CEL-NE334S01 Datasheet
46Kb / 6P
   C BAND SUPER LOW NOISE HJ FET
NE434S01 CEL-NE434S01 Datasheet
42Kb / 5P
   C BAND SUPER LOW NOISE HJ FET
logo
NEC
NE434S01 NEC-NE434S01 Datasheet
77Kb / 12P
   C BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
NE334S01 NEC-NE334S01 Datasheet
74Kb / 12P
   C BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
California Eastern Labs
NE23300 CEL-NE23300 Datasheet
58Kb / 5P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
NE33284 CEL-NE33284 Datasheet
54Kb / 5P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
NE33200 CEL-NE33200 Datasheet
87Kb / 7P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
logo
NEC
NE33284A NEC-NE33284A_98 Datasheet
53Kb / 5P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
NE33200N NEC-NE33200N Datasheet
85Kb / 7P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com