データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NE334S01-T1 データシート(PDF) 4 Page - NEC

部品番号 NE334S01-T1
部品情報  C BAND SUPER LOW NOISE HJ FET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NE334S01-T1 データシート(HTML) 4 Page - NEC

  NE334S01-T1 Datasheet HTML 1Page - NEC NE334S01-T1 Datasheet HTML 2Page - NEC NE334S01-T1 Datasheet HTML 3Page - NEC NE334S01-T1 Datasheet HTML 4Page - NEC NE334S01-T1 Datasheet HTML 5Page - NEC NE334S01-T1 Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
K
MAG1
(GHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
(dB)
TYPICAL COMMON SOURCE SCATTERING PARAMETERS (TA = 25°C)
Note:
1. Gain Calculations:
MAG =
|S21|
|S12|
K - 1
).
2
(K ±
∆ = S11 S22 - S21 S12
When K
≤ 1, MAG is undefined and MSG values are used. MSG = |S
21
|
|S12|
, K = 1 + | ∆ | - |S
11
| - |S22|
2
2
2
2 |S12 S21|
,
NE334S01
VDS = 2 V, ID = 15 mA
2.0
.998
-41.7
7.162
140.1
.042
68.4
.415
-27.5
.10
41.82
2.5
.927
-47.5
6.856
133.6
.050
65.9
.479
-35.8
.23
26.36
3.0
.860
-61.3
6.603
122.0
.057
57.5
.423
-43.0
.39
23.09
3.5
.829
-69.9
6.305
114.4
.064
54.1
.429
-47.9
.42
21.91
4.0
.802
-79.2
6.033
106.8
.071
49.6
.426
-51.7
.45
20.95
4.5
.716
-87.5
5.687
98.5
.075
45.8
.406
-56.2
.60
19.00
5.0
.659
-93.9
5.415
91.6
.081
41.1
.394
-59.7
.69
17.88
5.5
.601
-99.7
5.184
84.7
.085
38.9
.374
-63.3
.78
16.89
6.0
.592
-108.5
5.050
77.6
.091
35.2
.340
-68.1
.79
16.47
6.5
.550
-118.5
4.912
70.5
.096
30.8
.311
-73.0
.84
15.83
7.0
.514
-130.2
4.774
63.0
.102
27.3
.279
-79.1
.87
15.26
7.5
.488
-144.5
4.600
55.4
.107
22.0
.232
-87.5
.91
14.68
8.0
.464
-158.9
4.401
47.9
.109
18.6
.189
-97.7
.96
14.08
8.5
.463
-171.7
4.187
41.0
.113
14.9
.155
-109.3
.98
13.59
9.0
.468
176.6
3.997
34.1
.114
11.5
.134
-126.9
1.00
15.01
9.5
.472
166.4
3.812
27.7
.118
7.7
.121
-142.8
1.02
14.21
10.0
.472
156.2
3.628
21.5
.119
4.7
.111
-156.2
1.06
13.37
10.5
.476
147.0
3.477
15.6
.122
1.0
.103
-170.1
1.08
12.86
11.0
.476
137.8
3.351
9.6
.124
-2.5
.098
174.4
1.10
12.36
11.5
.488
127.7
3.251
3.5
.125
-5.8
.093
157.9
1.12
12.06
12.0
.518
118.1
3.150
-2.9
.128
-9.2
.105
137.6
1.10
11.98
12.5
.552
109.6
3.036
-9.7
.130
-12.9
.131
121.0
1.08
11.92
13.0
.593
101.9
2.875
-16.4
.131
-16.7
.177
107.0
1.07
11.79
13.5
.635
95.2
2.714
-22.7
.129
-21.2
.223
97.8
1.06
11.70
14.0
.661
90.1
2.546
-28.1
.126
-22.5
.259
91.0
1.08
11.29
14.5
.688
86.1
2.418
-32.6
.124
-24.9
.284
87.0
1.08
11.17
15.0
.707
82.2
2.327
-37.0
.127
-27.4
.316
86.0
1.05
11.30
15.5
.719
79.7
2.240
-41.8
.126
-28.8
.332
83.3
1.04
11.20
16.0
.730
76.1
2.168
-46.8
.129
-31.6
.352
81.7
1.01
11.55
16.5
.752
71.3
2.100
-52.7
.131
-33.2
.380
77.4
.98
10.74
17.0
.771
65.5
2.021
-58.4
.130
-38.5
.398
72.4
.96
10.78
17.5
.803
60.4
1.930
-65.1
.134
-42.2
.422
66.5
.89
11.05
18.0
.817
55.7
1.814
-70.5
.128
-44.3
.445
62.9
.91
10.92
Coordinates in Ohms
Frequency in GHz
VDS = 2 V, ID = 15 mA
MAG = Maximum Available Gain
MSG = Maximum Stable Gain
2.0
1.0
0.5
0
-0.5
-1.0
-2.0
S22
2 GHz
18 GHz
18 GHz
S11
2 GHz
+
0
-45˚
-90˚
-135˚
180˚
+135˚
+90˚
+45˚
S21
2 GHz
18 GHz
18 GHz
S12
2 GHz


同様の部品番号 - NE334S01-T1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
NE334S01-T1 NEC-NE334S01-T1 Datasheet
74Kb / 12P
   C BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
California Eastern Labs
NE334S01-T1 CEL-NE334S01-T1 Datasheet
46Kb / 6P
   C BAND SUPER LOW NOISE HJ FET
logo
NEC
NE334S01-T1B NEC-NE334S01-T1B Datasheet
74Kb / 12P
   C BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
California Eastern Labs
NE334S01-T1B CEL-NE334S01-T1B Datasheet
46Kb / 6P
   C BAND SUPER LOW NOISE HJ FET
More results

同様の説明 - NE334S01-T1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
NE434S01 NEC-NE434S01_98 Datasheet
41Kb / 5P
   C BAND SUPER LOW NOISE HJ FET
logo
California Eastern Labs
NE334S01 CEL-NE334S01 Datasheet
46Kb / 6P
   C BAND SUPER LOW NOISE HJ FET
NE434S01 CEL-NE434S01 Datasheet
42Kb / 5P
   C BAND SUPER LOW NOISE HJ FET
logo
NEC
NE434S01 NEC-NE434S01 Datasheet
77Kb / 12P
   C BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
NE334S01 NEC-NE334S01 Datasheet
74Kb / 12P
   C BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
California Eastern Labs
NE23300 CEL-NE23300 Datasheet
58Kb / 5P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
NE33284 CEL-NE33284 Datasheet
54Kb / 5P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
NE33200 CEL-NE33200 Datasheet
87Kb / 7P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
logo
NEC
NE33284A NEC-NE33284A_98 Datasheet
53Kb / 5P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
NE33200N NEC-NE33200N Datasheet
85Kb / 7P
   SUPER LOW NOISE HJ FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com