データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF7484PBF データシート(PDF) 7 Page - International Rectifier

部品番号 IRF7484PBF
部品情報  HEXFET짰 Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7484PBF データシート(HTML) 7 Page - International Rectifier

Back Button IRF7484PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7484PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7484PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7484PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7484PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7484PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7484PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF7484PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF7484PBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
IRF7484PbF
www.irf.com
7
25
50
75
100
125
150
0
104
208
312
416
520
Starting Tj, Junction Temperature
( C)
°
I D
TOP
BOTTOM
6.3A
11A
14A
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
VGS
Fig 17. Gate Charge Test Circuit
Fig 18. Basic Gate Charge Waveform
Fig 16a. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 16d. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 16c. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
-
VDD
DRIVER
A
15V
20V


同様の部品番号 - IRF7484PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7484 IRF-IRF7484 Datasheet
196Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7484Q IRF-IRF7484Q Datasheet
248Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF7484QPBF IRF-IRF7484QPBF Datasheet
248Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results

同様の説明 - IRF7484PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFBA1405PPBF IRF-IRFBA1405PPBF Datasheet
153Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFR3707PBF IRF-IRFR3707PBF Datasheet
221Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFZ44EPBF IRF-IRFZ44EPBF Datasheet
147Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF520VPBF IRF-IRF520VPBF Datasheet
150Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFBC40SPBF IRF-IRFBC40SPBF Datasheet
360Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLIZ24NPBF IRF-IRLIZ24NPBF Datasheet
843Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF1010EPBF IRF-IRF1010EPBF Datasheet
231Kb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFI1010NPBF IRF-IRFI1010NPBF Datasheet
234Kb / 9P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRFD014PBF IRF-IRFD014PBF Datasheet
2Mb / 8P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com